công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5544TEW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Pletronics, Inc.

tên linh kiện SM5544TEW
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V CMOS Clock Oscillators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM5544TEW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Pletronics, Inc.

  SM5544TEW Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM5544TEW Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM5544TEW Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM5544TEW Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM5544TEW Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM5544TEW Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM5544TEW Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc. SM5544TEW Datasheet HTML 8Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
SM55T Series 2.5 V
CMOS Clock Oscillators
June 2007
www.pletronics.com
425-776-1880
6
Mechanical:
Inches
mm
A
0.197 +_0.006
5.00 +_0.15
B
0.126 +_0.006
3.20 +_0.15
C
0.045 +_0.004
1.15 +_0.10
D1
0.048
1.23
E1
0.100
2.54
F1
0.004
0.10
G1
0.050
1.27
H1
0.055
1.40
Not to Scale
1 Typical dimensions
I1
0.024
0.60
J1
0.004
0.10R
K1
0.008
0.020R
Contacts :
Gold 11.8 μinches
0.3 μm minimum over Nickel 50 to 350 μinches
1.27 to 8.89 μm
Pad
Function
Note
1
Output
Enable/Disable
When this pad is not connected the oscillator shall operate.
When this pad is logic low the output will be inhibited (high impedance state.)
Recommend connecting this pad to V
CC if the oscillator is to be always on.
2
Ground (GND)
3
Output
4
Supply Voltage
(V
CC)
Recommend connecting appropriate power supply bypass capacitors as close as
possible.
Layout and application information
For Optimum Jitter Performance, Pletronics recommends:
a ground plane under the device
no large transient signals (both current and voltage) should be routed under the device
do not layout near a large magnetic field such as a high frequency switching power supply
do not place near piezoelectric buzzers or mechanical fans.


Số phần tương tự - SM5544TEW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM5544TEW-75.0M-T1K PLETRONICS-SM5544TEW-75.0M-T1K Datasheet
144Kb / 8P
   SM55T Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5544TEW-75.0M-T250 PLETRONICS-SM5544TEW-75.0M-T250 Datasheet
144Kb / 8P
   SM55T Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5544TEW-75.0M-T500 PLETRONICS-SM5544TEW-75.0M-T500 Datasheet
144Kb / 8P
   SM55T Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results

Mô tả tương tự - SM5544TEW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM5545GEW PLETRONICS-SM5545GEW Datasheet
151Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7645DEW PLETRONICS-SM7645DEW Datasheet
205Kb / 9P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEW PLETRONICS-SM7745DEW Datasheet
152Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745HEW PLETRONICS-SM7745HEW Datasheet
109Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545MEW PLETRONICS-SM5545MEW Datasheet
150Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745GEW PLETRONICS-SM7745GEW Datasheet
150Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SQ3345DESW PLETRONICS-SQ3345DESW Datasheet
135Kb / 7P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7645HEW PLETRONICS-SM7645HEW Datasheet
202Kb / 9P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745MEW PLETRONICS-SM7745MEW Datasheet
149Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TW-750M-T250 PLETRONICS-SM5545TW-750M-T250 Datasheet
144Kb / 8P
   SM55T Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com