công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5545TEX bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Pletronics, Inc.

tên linh kiện SM5545TEX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8 V CMOS Clock Oscillators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM5545TEX bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Pletronics, Inc.

  SM5545TEX Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM5545TEX Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM5545TEX Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM5545TEX Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM5545TEX Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM5545TEX Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM5545TEX Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc. SM5545TEX Datasheet HTML 8Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
SM55T Series 1.8 V
CMOS Clock Oscillators
June 2007
www.pletronics.com
425-776-1880
5
Trise
Ground
Vlow
20% * Vcc
Vhigh
50% * Vcc
80% * Vcc
Tfall
Symmetry
Load Circuit and Test Waveform
Reliability: Environmental Compliance
Parameter
Condition
Mechanical Shock
MIL-STD-883 Method 2002, Condition B
Vibration
MIL-STD-883 Method 2007, Condition A
Solderability
MIL-STD-883 Method 2003
Thermal Shock
MIL-STD-883 Method 1011, Condition A
ESD Rating
Model
Minimum Voltage
Conditions
Human Body Model
1500
MIL-STD-883 Method 3115
Charged Device Model
1000
JESD 22-C101
Package Labeling
Label is 1" x 2.6" (25.4mm x 66.7mm)
Label is 1" x 2.6" (25.4mm x 66.7mm)
Font is Courier New
Font is Arial
Bar code is 39-Full ASCII


Số phần tương tự - SM5545TEX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM5545TEX-75.0M-T1K PLETRONICS-SM5545TEX-75.0M-T1K Datasheet
110Kb / 8P
   SM55T Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TEX-75.0M-T250 PLETRONICS-SM5545TEX-75.0M-T250 Datasheet
110Kb / 8P
   SM55T Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TEX-75.0M-T500 PLETRONICS-SM5545TEX-75.0M-T500 Datasheet
110Kb / 8P
   SM55T Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
More results

Mô tả tương tự - SM5545TEX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM7745MEX PLETRONICS-SM7745MEX Datasheet
149Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEX PLETRONICS-SM7745DEX Datasheet
149Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7745GEX PLETRONICS-SM7745GEX Datasheet
151Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545GEX PLETRONICS-SM5545GEX Datasheet
152Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545MEX PLETRONICS-SM5545MEX Datasheet
151Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7645DEX PLETRONICS-SM7645DEX Datasheet
203Kb / 9P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
logo
List of Unclassifed Man...
SM77D ETC1-SM77D Datasheet
149Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
logo
Pletronics, Inc.
SQ3345DESX PLETRONICS-SQ3345DESX Datasheet
133Kb / 7P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7745HEX PLETRONICS-SM7745HEX Datasheet
110Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TX-750M-T250 PLETRONICS-SM5545TX-750M-T250 Datasheet
110Kb / 8P
   SM55T Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com