công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM13TCE-18 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Pletronics, Inc.

tên linh kiện SM13TCE-18
Giải thích chi tiết về linh kiện  SM13T Series Miniature SMD Crystal
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM13TCE-18 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Pletronics, Inc.

  SM13TCE-18 Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM13TCE-18 Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM13TCE-18 Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM13TCE-18 Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM13TCE-18 Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM13TCE-18 Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM13TCE-18 Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
SM13T Series
Miniature SMD Crystal
August 2007
www.pletronics.com
425-776-1880
6
260°C Maximum
10 Seconds Maximum
215°C±10°C
Approximately 50 Seconds
Allowed rate of temperature change
Maximum 4°C per second
120 to 160 Seconds
100
150
200
250
175°C±10°C
Reflow Cycle (typical for lead free processing)
The part may be reflowed 2 times without degradation.
Tape and Reel: available for quantities of 250 to 3000 per reel (<1000 will be cut tape)
Constant Dimensions Table 1
Tape
Size
D0
D1
Min
E1
P0
P2
S1
Min
T
Max
T1
Max
8mm
1.5
+0.1
-0.0
1.0
1.75
+
_0.1
4.0
+
_0.1
2.0
+
_0.05
0.6
0.25
0.1
12mm
1.5
16mm
1.5
2.0
+
_0.1
24mm
1.5
Variable Dimensions Table 2
Tape
Size
B1
Max
E2 Min
F
P1
T2
Max
W
Max
Ao, Bo
& Ko
16 mm
8.1
14.25
7.5 +
_0.1
12.0 +
_0.1
1.8
16.3
Note 1
Note 1: Embossed cavity to conform to EIA-481-B
Dimensions in mm
Not to scale
REEL DIMENSIONS
A
inches
7.0
10.0
13.0
mm
177.8
254.0
330.2
B
inches
2.50
4.00
3.75
mm
63.5
101.6
95.3
Tape
Width
C
mm
13.0 +0.5 / -0.2
D
mm
16.4
+2.0
-0.0
16.4
+2.0
-0.0
16.4
+2.0
-0.0
16.0
Reel dimensions may vary from the above


Số phần tương tự - SM13TCE-18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SM13 MIC-SM13 Datasheet
67Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Rectron Semiconductor
SM130 RECTRON-SM130 Datasheet
25Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 60 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
Bytes
SM130 BYTES-SM130 Datasheet
148Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Formosa MS
SM130 FORMOSA-SM130 Datasheet
66Kb / 2P
   Silicon epitaxial planer type
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SM130 DAESAN-SM130 Datasheet
264Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 20 to 60 Volts
More results

Mô tả tương tự - SM13TCE-18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM45-18 PLETRONICS-SM45-18 Datasheet
116Kb / 7P
   Miniature SMD Crystal
SM55-18 PLETRONICS-SM55-18 Datasheet
116Kb / 7P
   Miniature SMD Crystal
SM42-18 PLETRONICS-SM42-18 Datasheet
157Kb / 7P
   Miniature SMD Crystal
SM12T-18 PLETRONICS-SM12T-18 Datasheet
155Kb / 7P
   SM12T Series Miniature SMD Crystal
SM11T-18 PLETRONICS-SM11T-18 Datasheet
154Kb / 7P
   SM11T Series Miniature SMD Crystal
SM12T2-18 PLETRONICS-SM12T2-18 Datasheet
151Kb / 6P
   SM12T2 Series Miniature SMD Crystal
SM40-18 PLETRONICS-SM40-18 Datasheet
115Kb / 7P
   SM40 Series Miniature SMD Crystal
SM8T-8 PLETRONICS-SM8T-8 Datasheet
97Kb / 6P
   SM8T Series Miniature SMD Crystal
SM10T-18 PLETRONICS-SM10T-18 Datasheet
98Kb / 6P
   SM10T Series Miniature SMD Crystal
SM9T-8 PLETRONICS-SM9T-8 Datasheet
98Kb / 6P
   SM9T Series Miniature SMD Crystal
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com