công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN7405 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
|
SN7405 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 18 page SN54LS05, SN54S05 SN7405, SN74LS05, SN74S05 HEX INVERTERS WITH OPENCOLLECTOR OUTPUTS SDLS030A − DECEMBER 1983 − REVISED NOVEMBER 2003 2 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 FUNCTION TABLE (each inverter) INPUT OUTPUT INPUT A OUTPUT Y H L L H logic diagram (positive logic) 1A 2A 3A 4A 5A 6A 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 1 3 5 9 11 13 2 4 6 8 10 12 Y = A Pin numbers shown are for the D, DB, J, N, and NS packages. The SN5405 is obsolete and no longer is supplied. |
Số phần tương tự - SN7405 |
|
Mô tả tương tự - SN7405 |