công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1012 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện 2SA1012
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2SA1012 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Savantic, Inc.

  2SA1012 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2SA1012 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2SA1012 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc. 2SA1012 Datasheet HTML 4Page - Savantic, Inc. 2SA1012 Datasheet HTML 5Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
5
Silicon PNP Power Transistors
2SA1012


Số phần tương tự - 2SA1012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
2SA1012 MOSPEC-2SA1012 Datasheet
116Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(5A,50V,25W)
logo
Micro Commercial Compon...
2SA1012 MCC-2SA1012 Datasheet
314Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistor
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1012 TOSHIBA-2SA1012 Datasheet
199Kb / 3P
   TRANSISITOR (HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATIONS)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SA1012 BILIN-2SA1012 Datasheet
140Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1012 UTC-2SA1012 Datasheet
111Kb / 4P
   HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATION
More results

Mô tả tương tự - 2SA1012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3789 BOCA-2N3789 Datasheet
124Kb / 3P
   SILICON PNP POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3720 MICROSEMI-2N3720 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6303 MICROSEMI-2N6303 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730 Datasheet
139Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS PNP SILICON
REV 1
logo
Power Innovations Ltd
BD246 POINN-BD246 Datasheet
91Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N4898 JMNIC-2N4898 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N4901 JMNIC-2N4901 Datasheet
49Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6491 JMNIC-2N6491 Datasheet
103Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1050 JMNIC-2SA1050 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1072 JMNIC-2SA1072 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1073 JMNIC-2SA1073 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com