công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3303 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MC3303
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

MC3303 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button MC3303 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments MC3303 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments MC3303 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments MC3303 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments MC3303 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments MC3303 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments MC3303 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments MC3303 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments MC3303 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


Số phần tương tự - MC3303

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
MC3303 STMICROELECTRONICS-MC3303 Datasheet
322Kb / 11P
   LOW POWER QUAD BIPOLAR OPERATIONAL AMPLIFIERS
August 1998
logo
Fairchild Semiconductor
MC3303 FAIRCHILD-MC3303 Datasheet
84Kb / 10P
   Quad Operational Amplifier
logo
ON Semiconductor
MC3303 ONSEMI-MC3303 Datasheet
162Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 10
logo
Texas Instruments
MC3303 TI-MC3303 Datasheet
359Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC3303 TI1-MC3303 Datasheet
982Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - MC3303

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1544 GMT-G1544 Datasheet
661Kb / 1P
   Low Power Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
MC3303 TI-MC3303_06 Datasheet
359Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC3303 TI1-MC3303_16 Datasheet
982Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1540 GMT-G1540 Datasheet
857Kb / 1P
   Low Power Quadruple Operational Amplifiers
G1559 GMT-G1559 Datasheet
478Kb / 1P
   Low Power Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LP324 TI-LP324_10 Datasheet
308Kb / 10P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
LP324 TI-LP324 Datasheet
240Kb / 9P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
LP324_101 TI-LP324_101 Datasheet
411Kb / 12P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
National Semiconductor ...
LP324 NSC-LP324_14 Datasheet
789Kb / 13P
   ULTRA-LOW-POWER QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Estek Electronics Co. L...
LM324M ESTEK-LM324M Datasheet
146Kb / 2P
   Quadruple Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com