công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FC-6324 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Gamewell-FCI by Honeywell

tên linh kiện FC-6324
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIX ZONE PANEL
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GAMEWELL-FCI [Gamewell-FCI by Honeywell]
Trang chủ  http://www.gamewell-fci.com
Logo GAMEWELL-FCI - Gamewell-FCI by Honeywell

FC-6324 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Gamewell-FCI by Honeywell

  FC-6324 Datasheet HTML 1Page - Gamewell-FCI by Honeywell FC-6324 Datasheet HTML 2Page - Gamewell-FCI by Honeywell  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
9020-0485
2 of 2
CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
Supervisory current
.090 amp.
Alarm current
.295 amp.
Operating temperature
32 - 120
o F (0 - 49o C)
Relative humidity
85% (non-condensing)
Dimensions
15 1/8”H x 12 13/16”W x 3 3/8” D
(38.4 cm x 33 cm x 8.5 cm)
ORDERING INFORMATION
Part Number
Model
Description
150-00003
FC-6324
Six Zone Control, 120 VAC operation
151-00003
FC-2880
Annunciator Driver Module
151-00004
FC-2866
Remote Zone Annunciator, w/reset and silence switches
151-00005
FC-2104
Digital Alarm Communicator Transmitter
151-00019
2190
Cabinet for FC-2104 DACT (optional)
151-00017
5230
Programmer for FC-2104 DACT
151-00018
7860
Cable w/spade lugs for connection
to Telco RJ31X plug. (Optional)
151-00020
Quick connect cable to connect
5230 Programmer to FC-2104 DACT
151-00009
FC-6324 PC
Replacement PC board
FC-7628
UL Listed EOL resistor
151-00011
120 VAC Transformer (replacement)
151-00012
230 VAC, 50 Hz Transformer (replacement)
FC-2104 DACT reporting formats are:
SIA 8 or 20
SK 3/1 1,400 or 2,300 Hz
Contact ID
SK 4/2
BFSK 1,400 or 2,300 Hz
FC-2880 Annunciator Driver Module
FC-2866 Remote Zone
Annunciator
FC-2104 Digital Alarm
Communicator Transmitter


Số phần tương tự - FC-6324

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PREMO CORPORATION S.L
FC-6X PREMO-FC-6X Datasheet
113Kb / 1P
   For equipment using S.M.P.S
FC-6Z PREMO-FC-6Z Datasheet
113Kb / 1P
   For equipment using S.M.P.S
More results

Mô tả tương tự - FC-6324

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gamewell-FCI by Honeywe...
FC-4224 GAMEWELL-FCI-FC-4224 Datasheet
431Kb / 2P
   FOUR-ZONE PANEL
CZM-SS GAMEWELL-FCI-CZM-SS Datasheet
226Kb / 4P
   Six-Zone Addressable Interface Module
FC-2224 GAMEWELL-FCI-FC-2224 Datasheet
429Kb / 2P
   TWO-ZONE PANEL
F402 GAMEWELL-FCI-F402 Datasheet
73Kb / 2P
   Two-Zone Fire Alarm Control Panel
F404 GAMEWELL-FCI-F404 Datasheet
80Kb / 2P
   Four-Zone Fire Alarm Control Panel
1120-0575 GAMEWELL-FCI-1120-0575 Datasheet
69Kb / 1P
   Quad Zone Unit Eight Zone Unit Eight Zone Daughter Board Eight Zone Annunciator Board
logo
Moxa Inc.
EXPC-1519 MOXA-EXPC-1519 Datasheet
2Mb / 8P
   Zone 2 19-inch panel computers with multiple connectivity options
logo
Hitachi Semiconductor
HLP1400 HITACHI-HLP1400 Datasheet
3Mb / 3P
   Bulk active zone
logo
Gamewell-FCI by Honeywe...
1120-0499 GAMEWELL-FCI-1120-0499 Datasheet
38Kb / 1P
   Zone Coder Unit
logo
List of Unclassifed Man...
MLX90614 ETC2-MLX90614 Datasheet
808Kb / 40P
   Single and Dual Zone
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com