công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T-11230 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rhombus Industries Inc.

tên linh kiện T-11230
Giải thích chi tiết về linh kiện  Token Ring / Bus Networking Transformer
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RHOMBUS-IND [Rhombus Industries Inc.]
Trang chủ  http://www.rhombus-ind.com
Logo RHOMBUS-IND - Rhombus Industries Inc.

T-11230 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rhombus Industries Inc.

  T-11230 Datasheet HTML 1Page - Rhombus Industries Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
NAME:
SHEET:
DATE:
RHOMBUS P/N:
CUST P/N:
15801 Chemical Lane, Huntington Beach, CA 92649
Phone: (714) 898-0960
FAX: (714) 896-0971
Rhombus
Transformers & Magnetic Products
Industries Inc.
1 of 1
06/18/01
Token Ring / Bus Networking Transformer
Designed for use in
either 100
Ω or 150 Ω
16 MHz Applications
IEEE 802.5 Compatible
500 V
RMS min. Isolation
Dual Coil Package
Insertion Loss -0.5 dB
( 1 - 20 MHz )
T-11230
www.rhombus-ind.com
Turns Ratio (1) ( + 2 % )
1 : 1 : 2 : 2
Physical Dimensions
inches (mm)
12
3
4
5
6
7
8
9
10
Bottom View
.250
(6.35)
MAX.
.507
(12.88)
MAX.
.020
(0.51)
TYP.
.120
(3.05)
MIN.
.100
(2.54)
TYP.
.400
(10.16)
MAX.
.300
(7.62)
.025
(0.64)
DIA.
PARAMETER
MIN.
MAX.
UNITS
OCL (Primary)
225
µH
Leakage Inductance
0.3
µH
Capacitance (C
W/W)15
pF
Rise Time
5.0
ns
Primary DC Resistance
0.4
ohms
Secondary DC Resistance
0.8
ohms
1. Pins 2-10 : 3-5 : 8-9 : 6-7
100
Ω : 150Ω Pin Connections: (1-4 : 8-9) or (1-4 : 6-7)
150
Ω : 150Ω Pin Connections: (10-5 : 8-9) or (10-5 : 6-7)
Schematic Diagram
3
6
5
9
7
10
2
8
1
4


Số phần tương tự - T-11230

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rhombus Industries Inc.
T-11200 RHOMBUS-IND-T-11200 Datasheet
42Kb / 1P
   Token Ring Transformers - DIP / SMD Packages
T-11201 RHOMBUS-IND-T-11201 Datasheet
42Kb / 1P
   Token Ring Transformers - DIP / SMD Packages
T-11202 RHOMBUS-IND-T-11202 Datasheet
42Kb / 1P
   Token Ring Transformers - DIP / SMD Packages
T-11203 RHOMBUS-IND-T-11203 Datasheet
42Kb / 1P
   Token Ring Transformers - DIP / SMD Packages
T-11204 RHOMBUS-IND-T-11204 Datasheet
42Kb / 1P
   Token Ring Transformers - DIP / SMD Packages
More results

Mô tả tương tự - T-11230

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rhombus Industries Inc.
T-11223 RHOMBUS-IND-T-11223 Datasheet
34Kb / 1P
   Token Ring / Bus Networking Transformer
logo
PCA ELECTRONICS INC.
EPT7071S PCA-EPT7071S Datasheet
51Kb / 1P
   Token Ring Transformer Module
EPT7099S PCA-EPT7099S Datasheet
47Kb / 1P
   Token Ring Transformer Module
logo
Rhombus Industries Inc.
T-11209 RHOMBUS-IND-T-11209 Datasheet
27Kb / 1P
   TOKEN RING COUPLING / ISOLATION TRANSFORMER
T-800 RHOMBUS-IND-T-800 Datasheet
28Kb / 1P
   Token Ring Impedance Matching Transformer
logo
Datatronic Distribution...
PT21121 DATATRONICS-PT21121 Datasheet
61Kb / 1P
   Token Ring Transformer in PCMCIA package
logo
PCA ELECTRONICS INC.
EPT7081 PCA-EPT7081 Datasheet
28Kb / 1P
   Token Ring Transceiver
logo
XFMRS Inc.
2021 XFMRS-2021 Datasheet
99Kb / 2P
   TOKEN RING MAGNETICS
XF0756L1 XFMRS-XF0756L1 Datasheet
99Kb / 2P
   TOKEN RING MAGNETICS
2021 XFMRS-2021_15 Datasheet
99Kb / 2P
   TOKEN RING MAGNETICS
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com