công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU208D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện BU208D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

BU208D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  BU208D Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. BU208D Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. BU208D Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
BU208D
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCEO(SUS
Collector-emitter sustaining voltage
IC=0.1A; IB=0;
700
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=4.5 A;IB=2 A
1.0
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=4.5 A;IB=2 A
1.3
V
ICES
Collector cut-off current
VCE=1500V;VBE=0
Tj=125
1.0
2.0
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
300
mA
hFE
DC current gain
IC=1A ; VCE=5V
8
VF
Diode forward voltage
IF=4A
2.0
V
fT
Transition frequency
IC=0.1A ; VCE=5V
7
MHz
ts
Storage time
7
µs
tf
Fall time
IC=4.5A;IB=1.8A;VCC=140V
LC=0.9Mh;LB=3µH
0.55
µs


Số phần tương tự - BU208D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BU208D STMICROELECTRONICS-BU208D Datasheet
75Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS
logo
Wing Shing Computer Com...
BU208D WINGS-BU208D Datasheet
192Kb / 1P
   SILICON DIFFUSED POWER TRANSISTOR(GENERAL DESCRIPTION)
logo
STMicroelectronics
BU208D STMICROELECTRONICS-BU208D Datasheet
80Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
BU208D ISC-BU208D Datasheet
74Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Continental Device Indi...
BU208D CDIL-BU208D Datasheet
248Kb / 4P
   NPN POWER TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - BU208D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com