công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU126 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện BU126
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

BU126 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  BU126 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. BU126 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. BU126 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
BU126
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCEO(SUS)
Collector-emitter sustaining voltage
IC=0.1A; IB=0;
300
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown votage
IE=1mA; IC=0
6
V
VCEsat-1
Collector-emitter saturation voltage
IC=2.5 A;IB=0.25A
10
V
VCEsat-2
Collector-emitter saturation voltage
IC=4 A;IB=1A
5.0
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=4A;IB=1A
1.5
V
ICES
Collector cut-off current
VCE=750V;VBE=0
Ta=125
0.5
2
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
0.1
mA
hFE
DC current gain
IC=1A ; VCE=5V
15
COB
Output capacitance
IE=0; VCB=10V;f=0.5MHz
75
pF
fT
Transition frequency
IC=0.2 A ; VCE=10V
10
MHz
tf
Fall time
IC=2.5A ;IB=0.25A
0.2
µs


Số phần tương tự - BU126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
BU126 MOSPEC-BU126 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(3A,300V,30A)
logo
Boca Semiconductor Corp...
BU126 BOCA-BU126 Datasheet
121Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE POWER TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
BU126 ISC-BU126 Datasheet
132Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
BU126 SAVANTIC-BU126 Datasheet
111Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BU126 NJSEMI-BU126 Datasheet
123Kb / 2P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - BU126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com