công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD132 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện BD132
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

BD132 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Savantic, Inc.

  BD132 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. BD132 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. BD132 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
BD132
DESCRIPTION
·Complement to type BD131
·With TO-126 package
·High current (Max:- 3A)
·Low voltage (Max: -45V)
APPLICATIONS
·For general purpose power applications
PINNING
PIN
DESCRIPTION
1
Emitter
2
Collector;connected to
mounting base
3
Base
Absolute maximum ratings (Ta=25 )
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-base voltage
Open emitter
-45
V
VCEO
Collector-emitter voltage
Open base
-45
V
VEBO
Emitter -base voltage
Open collector
-4
V
IC
Collector current (DC)
-3
A
ICM
Collector current-Peak
-6
A
IBM
Base current-Peak
-0.5
A
Pt
Total power dissipation
Tmb560
15
W
Tj
Junction temperature
150
Tstg
Storage temperature
-65~150
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
Rth j-a
Thermal resistance from junction to ambient
100
K/W
Rth j-mb
Thermal resistance from junction to mounting base
6
K/W


Số phần tương tự - BD132

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BD132 PHILIPS-BD132 Datasheet
71Kb / 8P
   PNP power transistor
1997 Mar 04
logo
Comset Semiconductor
BD132 COMSET-BD132 Datasheet
101Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
BD132 ISC-BD132 Datasheet
130Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Comset Semiconductor
BD132 COMSET-BD132 Datasheet
63Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
logo
Savantic, Inc.
BD132 SAVANTIC-BD132 Datasheet
111Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - BD132

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3789 BOCA-2N3789 Datasheet
124Kb / 3P
   SILICON PNP POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3720 MICROSEMI-2N3720 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6303 MICROSEMI-2N6303 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730 Datasheet
139Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS PNP SILICON
REV 1
logo
Power Innovations Ltd
BD246 POINN-BD246 Datasheet
91Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N4898 JMNIC-2N4898 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N4901 JMNIC-2N4901 Datasheet
49Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6491 JMNIC-2N6491 Datasheet
103Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1050 JMNIC-2SA1050 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1072 JMNIC-2SA1072 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1073 JMNIC-2SA1073 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com