công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJ10012 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện MJ10012
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

MJ10012 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  MJ10012 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. MJ10012 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. MJ10012 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
MJ10012
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCEO(SUS)
Collector-emitter sustaining voltage
IC=0.2A ;IB=0
400
V
VCE(sat)-1
Collector-emitter saturation voltage
IC=3A; IB=0.6A
1.5
V
VCE(sat)-2
Collector-emitter saturation voltage
IC=6A; IB=0.6A
2.0
V
VCE(sat)-3
Collector-emitter saturation voltage
IC=10A; IB=2A
2.5
V
VBE(sat)-1
Base-emitter saturation voltage
IC=6A; IB=0.6A
2.5
V
VBE(sat)-2
Base-emitter saturation voltage
IC=10A; IB=2A
3.0
V
VBE
Base-emitter on voltage
IC=10A ; VCE=6V
2.8
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=600V; IE=0
1
mA
ICEO
Collector cut-off current
VCE=400V; IB=0
1
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=6V; IC=0
40
mA
hFE-1
DC current gain
IC=3A ; VCE=6V
300
hFE-2
DC current gain
IC=6A ; VCE=6V
100
2000
hFE-3
DC current gain
IC=10A ; VCE=6V
20
VF
Diode forward voltage
IF=10A
3.5
V
ts
Storage time
15
µs
tf
Fall time
IC=6.0A ; VCC=12V
IB1=IB2=0.3A
15
µs


Số phần tương tự - MJ10012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJ10012 MOSPEC-MJ10012 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,175W)
logo
Motorola, Inc
MJ10012 MOTOROLA-MJ10012 Datasheet
191Kb / 6P
   10 AMPERE POWER TRANSISTORS DARLINGTON NPN SILICON 400 VOLTS 175 AND 118 WATTS
logo
ON Semiconductor
MJ10012 ONSEMI-MJ10012 Datasheet
191Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS DARLINGTON NPN SILICON
REV 2
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ10012 WINGS-MJ10012 Datasheet
23Kb / 1P
   NPN SILICON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
logo
Boca Semiconductor Corp...
MJ10012 BOCA-MJ10012 Datasheet
183Kb / 4P
   NPN SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - MJ10012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com