công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1264A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện 2SD1264A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2SD1264A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  2SD1264A Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2SD1264A Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2SD1264A Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc. 2SD1264A Datasheet HTML 4Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SD1264 2SD1264A
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2SD1264
150
VCEO
Collector-emitter voltage
2SD1264A
IC=5mA ,IB=0
180
V
VCBO
Collector-base voltage
IC=50µA ,IE=0
200
V
VEBO
Emitter-base voltage
IC=500µA ,IC=0
6
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=0.5A, IB=50mA
1.0
V
VBE
Base-emitter voltage
IC=0.4A ; VCE=10V
1.0
V
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=4V; IC=0
50
µA
ICBO
Collector cut-off current
VCB=200V; IE=0
50
µA
hFE-1
DC current gain
IC=0.15A ; VCE=10V
60
240
hFE-2
DC current gain
IC=0.4A ; VCE=10V
50
fT
Transition frequency
IC=0.5A; VCE=10V,f=10MHz
20
MHz
hFE-1 Classifications
Q
P
60-140
100-240


Số phần tương tự - 2SD1264A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1264A PANASONIC-2SD1264A Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SD1264A PANASONIC-2SD1264A Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1264A ISC-2SD1264A Datasheet
102Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SD1264A SAVANTIC-2SD1264A Datasheet
136Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1264A-P PANASONIC-2SD1264A-P Datasheet
208Kb / 3P
   Silicon NPN triple diffusion planar type
More results

Mô tả tương tự - 2SD1264A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com