công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE4350 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện MJE4350
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

MJE4350 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Savantic, Inc.

  MJE4350 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. MJE4350 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. MJE4350 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
MJE4350/4351/4352/4353
DESCRIPTION
·With TO-3PN package
·Respectively complement to type
MJE4340/4341/4342/4343
·DC current gain hFE=8(Min)@IC=16A
APPLICATIONS
·For use in high power audio amplifier
and switching regulator circuits
PINNING
PIN
DESCRIPTION
1
Base
2
Collector;connected to
mounting base
3
Emitter
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(TC=25 )
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
MJE4350
-100
MJE4351
-120
MJE4352
-140
VCBO
Collector-base
voltage
MJE4353
Open emitter
-160
V
MJE4350
-100
MJE4351
-120
MJE4352
-140
VCEO
Collector-emitter
voltage
MJE4353
Open base
-160
V
VEBO
Emitter-base voltage
Open collector
-7
V
IC
Collector current
-16
A
ICM
Collector current-peak
-20
A
IB
Base current
-5
A
PC
Collector power dissipation
TC=25
125
W
Tj
Junction temperature
150
Tstg
Storage temperature
-65~150
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal resistance junction to case
1.0
/W
Fig.1 simplified outline (TO-3PN) and symbol


Số phần tương tự - MJE4350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJE4350 MOSPEC-MJE4350 Datasheet
135Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(16A,100-160V,125W)
logo
Inchange Semiconductor ...
MJE4350 ISC-MJE4350 Datasheet
134Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
MJE4350 SAVANTIC-MJE4350 Datasheet
141Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - MJE4350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3789 BOCA-2N3789 Datasheet
124Kb / 3P
   SILICON PNP POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3720 MICROSEMI-2N3720 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6303 MICROSEMI-2N6303 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730 Datasheet
139Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS PNP SILICON
REV 1
logo
Power Innovations Ltd
BD246 POINN-BD246 Datasheet
91Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N4898 JMNIC-2N4898 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N4901 JMNIC-2N4901 Datasheet
49Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6491 JMNIC-2N6491 Datasheet
103Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1050 JMNIC-2SA1050 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1072 JMNIC-2SA1072 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1073 JMNIC-2SA1073 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com