công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE802 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện MJE802
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

MJE802 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Savantic, Inc.

  MJE802 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. MJE802 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. MJE802 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
Silicon NPN Power Transistors
MJE800/801/802/803
DESCRIPTION
··With TO-126 package
·Complement to type MJE700/701/702/703
·High DC current gain
·DARLINGTON
APPLICATIONS
·Designed for general–purpose amplifier
and low–speed switching applications
PINNING (see Fig.2)
PIN
DESCRIPTION
1
Emitter
2
Collector;connected to
mounting base
3
Base
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(TC=25 )
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
MJE800/801
60
VCBO
Collector-base voltage
MJE802/803
Open emitter
80
V
MJE800/801
60
VCEO
Collector-emitter voltage
MJE802/803
Open base
80
V
VEBO
Emitter-base voltage
Open collector
5
V
IC
Collector current
4
A
IB
Base current
0.1
A
PC
Collector power dissipation
TC=25
40
W
Tj
Junction temperature
150
Tstg
Storage temperature
-55~150


Số phần tương tự - MJE802

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJE802 MOTOROLA-MJE802 Datasheet
256Kb / 6P
   4.0 AMPERE DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 40 WATT 50 WATT
logo
ON Semiconductor
MJE802 ONSEMI-MJE802 Datasheet
256Kb / 6P
   DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY
1995 REV 3
logo
STMicroelectronics
MJE802 STMICROELECTRONICS-MJE802 Datasheet
64Kb / 4P
   SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
MJE802 ISC-MJE802 Datasheet
102Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
MJE802 FAIRCHILD-MJE802 Datasheet
51Kb / 4P
   Monolithic Construction With Built-in Base- Emitter Resistors
More results

Mô tả tương tự - MJE802

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com