công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4515BM96 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4515BM96
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 4-BIT LATCH/4-TO-16 LINE DECODERS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4515BM96 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CD4515BM96 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4515BM96 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4515BM96 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4515BM96 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4515BM96 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4515BM96 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4515BM96 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4515BM96 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD4515BM96 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


Số phần tương tự - CD4515BM96

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4515BM96 TI1-CD4515BM96 Datasheet
995Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS 4-BIT LATCH/4-TO-16 LINE DECODERS
CD4515BM96 TI-CD4515BM96 Datasheet
978Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS 4-Bit Latch 4-to-16 Line Decoders
CD4515BM96 TI1-CD4515BM96 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   Cmos 4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoders
CD4515BM96E4 TI1-CD4515BM96E4 Datasheet
995Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS 4-BIT LATCH/4-TO-16 LINE DECODERS
CD4515BM96E4 TI-CD4515BM96E4 Datasheet
978Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS 4-Bit Latch 4-to-16 Line Decoders
More results

Mô tả tương tự - CD4515BM96

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CD4514BMS INTERSIL-CD4514BMS_06 Datasheet
340Kb / 9P
   CMOS 4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoders
logo
Texas Instruments
CD4514B TI1-CD4514B_16 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   Cmos 4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoders
CD4514BM96G4 TI-CD4514BM96G4 Datasheet
978Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS 4-Bit Latch 4-to-16 Line Decoders
CD4514BM96G4 TI1-CD4514BM96G4 Datasheet
995Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS 4-BIT LATCH/4-TO-16 LINE DECODERS
logo
Intersil Corporation
CD4514BMS INTERSIL-CD4514BMS Datasheet
92Kb / 9P
   CMOS 4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoders
December 1992
logo
List of Unclassifed Man...
SCL4515B ETC1-SCL4515B Datasheet
2Mb / 3P
   CMOS 4-TO-16 LINE DECODERS WITH LATCH
logo
Fairchild Semiconductor
CD4514BC FAIRCHILD-CD4514BC_04 Datasheet
235Kb / 8P
   4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders
logo
National Semiconductor ...
CD4514BM NSC-CD4514BM Datasheet
135Kb / 6P
   4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders
logo
Fairchild Semiconductor
CD4514BC FAIRCHILD-CD4514BC Datasheet
84Kb / 8P
   4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC4514 HITACHI-HD74AC4514 Datasheet
48Kb / 8P
   4-bit Latch/4-to-16-Line Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com