công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD-40-100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Merrimac Industries, Inc.

tên linh kiện PD-40-100
Giải thích chi tiết về linh kiện  0 POWER DIVIDERS/COMBINERS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MERRIMAC [Merrimac Industries, Inc.]
Trang chủ  http://www.merrimacind.com
Logo MERRIMAC - Merrimac Industries, Inc.

PD-40-100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Merrimac Industries, Inc.

  PD-40-100 Datasheet HTML 1Page - Merrimac Industries, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Package Outline
PD & PDB-40 Series
0 POWER DIVIDERS/COMBINERS
1 to 500 MHz / 4-Way / Uniform Phase & Ampli. Bal. / Low Insert. Loss / 50 & 75 Ohm Units / BNC
For further information contact
MERRIMAC / 41 Fairfield Pl., West Caldwell, NJ, 07006 / 973-575-1300 / FAX 973-575-0531
PRINCIPAL SPECIFICATIONS
Frequency
Frequency
Isolation,
Insertion
Phase
Amplitude
VSWR
Input
Model
Range,
Performance,
dB,
Loss, dB,
Balance
Bal., dB, (In/Output)
Power
Number
MHz
MHz
Min. Typ. Max. Typ. Max. Typ. Max.
Typ. Max. Typ. W, Max.
PD-40-100
1 - 200
1 - 100
30
35
1.0
0.5
0.2
0.1 1.3:1 1.2:1
2
100 - 200
20
30
1.2
0.8
0.3
0.2 1.5:1 1.3:1
PDB-40-100
1 - 200
1 - 100
30
35
1.0
0.5
0.2
0.1 1.3:1 1.2:1
2
(75
Ω Model)
100 - 200
20
30
1.2
0.8
0.3
0.2 1.5:1 1.3:1
PD-40-250
10 - 500
10 - 500
25
30
1.25
0.8
0.3
0.2 1.35:1 1.2:1
2 W
†CW power input when used as power divider with 1.2:1 VSWRout)
GENERAL SPECIFICATIONS
Coupling:
-- 6 dB nom.
Impedance:
50
Ω nom.
Internal Load Dissipation:
250 mW max.
Operating Temperature:
-- 55° to +85°C
NOTES:
1. Tolerance on 3 place decimals
±.020(.51) except as noted.
2. Dimensions in inches over mm.
3. Weight, nominal: 2.5 oz. (100 g).
22Feb96
General Notes:
1. The PD-40 and PDB-40 series of 4-way power dividers/combiners use
lumped element circuits for broadband performance and high output port
isolation.


Số phần tương tự - PD-40-100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
PD-40 CUI-PD-40 Datasheet
26Kb / 1P
   RATING 20V DC 7.5A CONTACT RESISTANCE : 30m OHMS MAX
PD-40 CUI-PD-40 Datasheet
26Kb / 1P
   4-PIN POWER DIN JACK, RIGHT ANGLE, NOSHIELDING
PD-40S CUI-PD-40S Datasheet
40Kb / 1P
   0.2mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
PD-40V CUI-PD-40V Datasheet
93Kb / 2P
   4 PIN POWER DIN
PD-40VS CUI-PD-40VS Datasheet
97Kb / 2P
   4 PIN POWER DIN
More results

Mô tả tương tự - PD-40-100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Merrimac Industries, In...
PDF-4E-20 MERRIMAC-PDF-4E-20 Datasheet
885Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS/COMBINERS
PDML-30A-100 MERRIMAC-PDML-30A-100 Datasheet
76Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS / COMBINERS
PDU-20-250 MERRIMAC-PDU-20-250 Datasheet
86Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS/ COMBINERS
PDG-3B-150 MERRIMAC-PDG-3B-150 Datasheet
82Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS / COMBINERS
PDM-25R-8.8G MERRIMAC-PDM-25R-8.8G Datasheet
511Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS/COMBINERS
PDM-84-5G MERRIMAC-PDM-84-5G Datasheet
66Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS / COMBINERS
PDML-40A-100 MERRIMAC-PDML-40A-100 Datasheet
73Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS/COMBINERS
PDML-60-150 MERRIMAC-PDML-60-150 Datasheet
72Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS / COMBINERS
PDF-5C-50 MERRIMAC-PDF-5C-50 Datasheet
49Kb / 1P
   0 POWER DIVIDERS/ COMBINERS
PDM-30-50 MERRIMAC-PDM-30-50 Datasheet
147Kb / 2P
   0 POWER DIVIDERS / COMBINERS
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com