công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4046BE bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4046BE
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS MICROPOWER PHASE-LOCKED LOOP
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4046BE bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CD4046BE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4046BE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4046BE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4046BE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4046BE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4046BE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4046BE Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4046BE Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD4046BE Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


Số phần tương tự - CD4046BE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4046BE TI1-CD4046BE Datasheet
927Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Micropower Phase-Lockedn Loop
CD4046BE TI1-CD4046BE Datasheet
941Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Micropower Phase-Locked Loop
CD4046BEE4 TI1-CD4046BEE4 Datasheet
927Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Micropower Phase-Lockedn Loop
CD4046BEE4 TI1-CD4046BEE4 Datasheet
941Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Micropower Phase-Locked Loop
More results

Mô tả tương tự - CD4046BE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4046B TI1-CD4046B_15 Datasheet
941Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Micropower Phase-Locked Loop
logo
Intersil Corporation
CD4046BMS INTERSIL-CD4046BMS Datasheet
109Kb / 11P
   CMOS Micropower Phase Locked Loop
December 1992
logo
Micro Electronics
MMC4046 MICRO-ELECTRONICS-MMC4046 Datasheet
306Kb / 8P
   MICROPOWER PHASE LOCKED LOOP
logo
STMicroelectronics
HCF4046B STMICROELECTRONICS-HCF4046B_01 Datasheet
705Kb / 12P
   MICROPOWER PHASE-LOCKED LOOP
logo
Fairchild Semiconductor
CD4046BC FAIRCHILD-CD4046BC Datasheet
185Kb / 14P
   Micropower Phase-Locked Loop
logo
National Semiconductor ...
CD4046BC NSC-CD4046BC Datasheet
310Kb / 14P
   Micropower Phase-Locked Loop
logo
NTE Electronics
NTE980 NTE-NTE980 Datasheet
42Kb / 5P
   Integrated Circuit CMOS, Micropower Phase-Locked Loop (PLL)
logo
Texas Instruments
CD4046BEE4 TI1-CD4046BEE4 Datasheet
927Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Micropower Phase-Lockedn Loop
logo
NXP Semiconductors
HEF4046B PHILIPS-HEF4046B Datasheet
416Kb / 15P
   Phase-locked loop
January 1995
logo
Z-Communications, Inc
PSA4230C-LF ZCOMM-PSA4230C-LF_11 Datasheet
93Kb / 2P
   PHASE LOCKED LOOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com