công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4018BF3A bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4018BF3A
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS PRESETTABLE DIVIDE-BY-N COUNTER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4018BF3A bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CD4018BF3A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4018BF3A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4018BF3A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4018BF3A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4018BF3A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4018BF3A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4018BF3A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4018BF3A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD4018BF3A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


Số phần tương tự - CD4018BF3A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4018BF3A TI1-CD4018BF3A Datasheet
980Kb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Presettable Divide-by -N counter
More results

Mô tả tương tự - CD4018BF3A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CD4018BMS INTERSIL-CD4018BMS Datasheet
85Kb / 9P
   CMOS Presettable Divide-By- “N” Counter
November 1994
logo
Texas Instruments
CD4018B TI1-CD4018B_15 Datasheet
980Kb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Presettable Divide-by -N counter
logo
STMicroelectronics
HCC4018B STMICROELECTRONICS-HCC4018B Datasheet
273Kb / 12P
   PRESETTABLE DIVIDE-BY-N COUNTER
HCF4018B STMICROELECTRONICS-HCF4018B_01 Datasheet
443Kb / 11P
   PRESETTABLE DIVIDE-BY-N COUNTER
logo
ON Semiconductor
MC14018B ONSEMI-MC14018B_14 Datasheet
103Kb / 5P
   Presettable Divide-By-N Counter
August, 2014 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC14018B MOTOROLA-MC14018B Datasheet
211Kb / 6P
   Presettable Divide-By-N Counter
logo
Integrated Circuit Syst...
HEF4018B ICST-HEF4018B Datasheet
162Kb / 7P
   Presettable divide-by-N counter
logo
Texas Instruments
CD4059A TI1-CD4059A Datasheet
588Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS PROGRAMMABLE DIVIDE-BY-N COUNTER
CD4059AE TI1-CD4059AE Datasheet
533Kb / 14P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Divide-by-N Counter
CD4059A TI1-CD4059A_15 Datasheet
520Kb / 13P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Divide-by-N Counter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com