công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD419S bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STD419S
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Logic Level EnhancementMode Field E ffect Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STD419S bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STD419S Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STD419S Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STD419S Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STD419S Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STD419S Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STD419S Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STD419S Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STD419S Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
S T U/D419S
F igure 6. B rea kdown V olta ge V a ria tion
with T empera ture
F igure 8. B ody Diode F orwa rd V olta ge
V a ria tion with S ource C urrent
-V S D, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T empera ture ( C )
T j, J unction T empera ture ( C )
4
6
20.0
10.0
1.0
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150
V DS =V GS
ID=-250uA
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
ID=-250uA
-V G S , G ate-S ource Voltage (V )
30
25
20
15
10
5
0
F igure 7. On-R es is tance vs .
G ate-S ource V oltage
2
4
6
8
10
0
F igure 5. G a te T hres hold V a ria tion
with T empera ture
25 C
125 C
ID=-14A
5.0
125 C
25 C
75 C
75 C
15.0


Số phần tương tự - STD419S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Visual Communications C...
STD410BLK VCC-STD410BLK Datasheet
67Kb / 1P
   STD
logo
SamHop Microelectronics...
STD410S SAMHOP-STD410S Datasheet
365Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STD412S SAMHOP-STD412S Datasheet
249Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STD413S SAMHOP-STD413S Datasheet
251Kb / 8P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD419S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
ST419S SAMHOP-ST419S Datasheet
379Kb / 8P
   P-Channel Logic Level EnhancementMode Field E ffect Transistor
SDP60N03L SAMHOP-SDP60N03L Datasheet
519Kb / 6P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field E ffect Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
SDPB55N03L ETC1-SDPB55N03L Datasheet
319Kb / 5P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field E ffect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SDB65N03 SAMHOP-SDB65N03 Datasheet
417Kb / 5P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field E ffect Transistor
SDP55N03L SAMHOP-SDP55N03L Datasheet
417Kb / 5P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field E ffect Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
55N03L ETC1-55N03L Datasheet
415Kb / 5P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode Field E ffect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
STU421S SAMHOP-STU421S Datasheet
498Kb / 8P
   P -Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU310DH SAMHOP-STU310DH Datasheet
296Kb / 11P
   Dual E nhancementMode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
STU3055L SAMHOP-STU3055L Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
ST426S SAMHOP-ST426S Datasheet
175Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com