công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD428S bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STD428S
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STD428S bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STD428S Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STD428S Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STD428S Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STD428S Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STD428S Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STD428S Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STD428S Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STD428S Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STD428S Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
5
35
9
3
95
05
7
4 1
7
8 5
30
3
84
0.94
3
3
4
5
9
3
9
1
6.00
0
3 6
4
9.70
1
82
398
1.425
1.625
56
0.064
0.650
0.850
6
3 3
L2
0.600
0.024
REF .
REF .
2.29
BSC
0.090
BSC
8
S T U /D428S


Số phần tương tự - STD428S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
STD420 LITTELFUSE-STD420 Datasheet
128Kb / 2P
   This axial leaded strap product is designed to provide reliable, non-cycling protection for rechanrgeable batteries
logo
Visual Communications C...
STD420BLK VCC-STD420BLK Datasheet
67Kb / 1P
   STD
logo
SamHop Microelectronics...
STD420S SAMHOP-STD420S Datasheet
940Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STD421S SAMHOP-STD421S Datasheet
498Kb / 8P
   P -Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD421S VBSEMI-STD421S Datasheet
997Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD428S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STU3055L SAMHOP-STU3055L Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
ST426S SAMHOP-ST426S Datasheet
175Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU420S SAMHOP-STU420S Datasheet
940Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU426S SAMHOP-STU426S Datasheet
175Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDU40N03 SAMHOP-SDU40N03 Datasheet
386Kb / 5P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU20N03L SAMHOP-STU20N03L Datasheet
801Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
ST420S SAMHOP-ST420S Datasheet
940Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU421S SAMHOP-STU421S Datasheet
498Kb / 8P
   P -Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM9410 SAMHOP-SDM9410 Datasheet
420Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDU9916 SAMHOP-SDU9916 Datasheet
424Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com