công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8457 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM8457
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM8457 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - SamHop Microelectronics Corp.

Back Button STM8457 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8457 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8457 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8457 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8457 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8457 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8457 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8457 Datasheet HTML 10Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8457 Datasheet HTML 11Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
S TM8457
F igure 6. B reakdown V oltage V ariation
with T emperature
F igure 8. B ody Diode F orward V oltage
V ariation with S ource C urrent
V S D, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T emperature ( C )
T j, J unction T emperature ( C )
8
6
20.0
10.0
1.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
V DS =V GS
ID=-250uA
-50 -25
0
25 50
75 100 125 150
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
ID=-250uA
V GS , G ate-S ource Voltage (V )
120
100
80
60
40
20
0
F igure 7. On-R esistance vs.
G ate-S ource V oltage
2
4
6
8
10
0
F igure 5. G ate T hres hold V ariation
with T emperature
25 C
125 C
75 C
25 C
75 C
125 C
ID=-4A
5.0
1.2


Số phần tương tự - STM8457

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STM8457 VBSEMI-STM8457 Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STM8457

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDM8958 SAMHOP-SDM8958 Datasheet
736Kb / 9P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
STU405DH SAMHOP-STU405DH Datasheet
120Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
STU407D SAMHOP-STU407D Datasheet
879Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
STU409DH SAMHOP-STU409DH Datasheet
849Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
STM8309 SAMHOP-STM8309 Datasheet
512Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
STM8450 SAMHOP-STM8450 Datasheet
1Mb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor (N and P Channel)
STM8405 SAMHOP-STM8405 Datasheet
1Mb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
SDM8401 SAMHOP-SDM8401 Datasheet
1Mb / 9P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor ( N and P Channel)
STS2620 SAMHOP-STS2620 Datasheet
926Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor (N and P Channel)
STM8301 SAMHOP-STM8301 Datasheet
1,014Kb / 11P
   Dual E nhancement Mode Field E ffect Transistor (N and P Channel)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com