công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8020 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM8020
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM8020 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STM8020 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8020 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8020 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8020 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8020 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8020 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM8020 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
6
Figure 11.switching characteristics
Rg, Gate Resistance (
Ω)
100
10
1
1
610
60 100
60
600
300
600
V DS =15V , ID=1A
VGS= 10V
STM8020
Figure 12. Maximum Safe
Operating Area
VDS, Drain-Source Voltage (V)
50
10
1
0.1
0.03
0.1
1
10
30 50
VGS=10V
Single Pulse
TA=25 C
10ms
100
ms
1s
DC
Figure 10. Gate Charge
Qg, Total Gate Charge (nC)
8
10
6
4
2
0
04
12
16
24
28
32
VDS=15V
ID=10A
8
20
Figure 9. Capacitance
VDS, Drain-to Source Voltage (V)
Tr
Tf
TD(on)
0.01
0.1
1
9
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Pulse Duration(sec)
Normalized Thermal Transient Impedance Curve
Single Pulse
on
P DM
t1
t2
1. RthJA (t)=r (t) * R JA
2. R JA=See Datasheet
3. TJM-TA =PDM*R JA (t)
4. Duty Cycle, D=t1/t2
th
th
th
0.01
0.02
0.5
0.2
0.1
0.05
0
5
10
15
20
25
30
1800
1500
1200
900
600
300
0
Ciss
Coss
Crss
TD(off)


Số phần tương tự - STM8020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM802 STMICROELECTRONICS-STM802 Datasheet
445Kb / 31P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM802 STMICROELECTRONICS-STM802 Datasheet
657Kb / 32P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM802 STMICROELECTRONICS-STM802 Datasheet
148Kb / 8P
   SOLENOID CONTROLLER IC
STM802 STMICROELECTRONICS-STM802 Datasheet
773Kb / 37P
   5V Supervisor with Battery Switchover
STM802 STMICROELECTRONICS-STM802 Datasheet
960Kb / 42P
   3 V supervisor with battery switchover
More results

Mô tả tương tự - STM8020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BS870 DIODES-BS870 Datasheet
63Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11302 Rev. G-2
BSS123W DIODES-BSS123W Datasheet
67Kb / 3P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30368 Rev. 2 - 2
DT453N DIODES-DT453N Datasheet
73Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11608 Rev. C-4
logo
NXP Semiconductors
BSH121 PHILIPS-BSH121 Datasheet
297Kb / 13P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 August 2000
PH8230 PHILIPS-PH8230 Datasheet
214Kb / 12P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-23 June 2003
logo
Unisonic Technologies
2N7002 UTC-2N7002 Datasheet
148Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Chino-Excel Technology
CEP13N10 CET-CEP13N10 Datasheet
98Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP50N06 CET-CEP50N06 Datasheet
391Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP65A3 CET-CEP65A3 Datasheet
101Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP80N75 CET-CEP80N75 Datasheet
400Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP658N CET-CEP658N Datasheet
491Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com