công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6962 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM6962
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM6962 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STM6962 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6962 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6962 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6962 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6962 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6962 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM6962 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
S TM6962
F igure 6. B reakdown V oltage V ariation
with T emperature
F igure 8. B ody Diode F orward V oltage
V ariation with S ource C urrent
V S D, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T emperature ( C )
T j, J unction T emperature ( C )
4
6
20.0
10.0
1.0
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
V DS =V GS
ID=250uA
-50 -25
0
25 50
75 100 125 150
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
ID=250uA
V GS , G ate-S ource Voltage (V )
90
75
60
45
30
15
0
F igure 7. On-R esistance vs.
G ate-S ource V oltage
2
4
6
8
10
0
F igure 5. G ate T hres hold V ariation
with T emperature
25 C
125 C
75 C
25 C
75 C
125 C
ID=6.5A
5.0


Số phần tương tự - STM6962

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STM6960 SAMHOP-STM6960 Datasheet
526Kb / 7P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STM6960 VBSEMI-STM6960 Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 째C MOSFET
logo
SamHop Microelectronics...
STM6960A SAMHOP-STM6960A Datasheet
106Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM6966 SAMHOP-STM6966 Datasheet
188Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
STM6967 SAMHOP-STM6967 Datasheet
174Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
More results

Mô tả tương tự - STM6962

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDM9926A SAMHOP-SDM9926A Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STS8215 SAMHOP-STS8215 Datasheet
133Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDG8204 SAMHOP-SDG8204 Datasheet
368Kb / 5P
   Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STF8220 SAMHOP-STF8220 Datasheet
676Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STM6968 SAMHOP-STM6968 Datasheet
91Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STM6610 SAMHOP-STM6610 Datasheet
123Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STM6922 SAMHOP-STM6922 Datasheet
142Kb / 7P
   Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
SDM6912 ETC-SDM6912 Datasheet
429Kb / 5P
   Dual N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
logo
SamHop Microelectronics...
SDM9410 SAMHOP-SDM9410 Datasheet
420Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDU9916 SAMHOP-SDU9916 Datasheet
424Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com