công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11032DBR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện 74AC11032DBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74AC11032DBR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  74AC11032DBR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74AC11032DBR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11032DBR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11032DBR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11032DBR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
74AC11032
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SCAS007C – JULY 1987 – REVISED APRIL 1996
3
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
recommended operating conditions
MIN
NOM
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
3
5
5.5
V
VCC = 3 V
2.1
VIH
High-level input voltage
VCC = 4.5 V
3.15
V
VCC = 5.5 V
3.85
VCC = 3 V
0.9
VIL
Low-level input voltage
VCC = 4.5 V
1.35
V
VCC = 5.5 V
1.65
VI
Input voltage
0
VCC
V
VO
Output voltage
0
VCC
V
VCC = 3 V
–4
IOH
High-level output current
VCC = 4.5 V
–24
mA
VCC = 5.5 V
–24
VCC = 3 V
12
IOL
Low-level output current
VCC = 4.5 V
24
mA
VCC = 5.5 V
24
∆t/∆v
Input transition rise or fall rate
0
10
ns/V
TA
Operating free-air temperature
–40
85
°C
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless
otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
TA = 25°C
MIN
MAX
UNIT
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
UNIT
3 V
2.9
2.9
IOH = –50 µA
4.5 V
4.4
4.4
5.5 V
5.4
5.4
VOH
IOH = –4 mA
3 V
2.58
2.48
V
I24
A
4.5 V
3.94
3.8
IOH = –24 mA
5.5 V
4.94
4.8
IOH = –75 mA†
5.5 V
3.85
3 V
0.1
0.1
IOL = 50 µA
4.5 V
0.1
0.1
5.5 V
0.1
0.1
VOL
IOL = 12 mA
3 V
0.36
0.44
V
IOL =24mA
4.5 V
0.36
0.44
IOL = 24 mA
5.5 V
0.36
0.44
IOL = 75 mA†
5.5 V
1.65
II
VI = VCC or GND
5.5 V
±0.1
±1
µA
ICC
VI = VCC or GND,
IO = 0
5.5 V
4
40
µA
Ci
VI = VCC or GND
5 V
3.5
pF
† Not more than one output should be tested at a time, and the duration of the test should not exceed 10 ms.


Số phần tương tự - 74AC11032DBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11032DBR TI1-74AC11032DBR Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
More results

Mô tả tương tự - 74AC11032DBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AC32-EP TI1-SN74AC32-EP Datasheet
274Kb / 8P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74LV32A-EP TI1-SN74LV32A-EP Datasheet
519Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74AUC32 TI-SN74AUC32 Datasheet
403Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74ALVC32 TI-SN74ALVC32 Datasheet
248Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74LVC32A-EP TI1-SN74LVC32A-EP Datasheet
559Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74AHC32-EP TI1-SN74AHC32-EP Datasheet
433Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74AHCT32-Q1 TI1-SN74AHCT32-Q1 Datasheet
262Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
CD74ACT32-Q1 TI1-CD74ACT32-Q1 Datasheet
200Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74LV32A-Q1 TI1-SN74LV32A-Q1 Datasheet
202Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74ALVC32 TI-SN74ALVC32_07 Datasheet
404Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com