công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCL2BHTTER33 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

tên linh kiện MCL2BHTTER33
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi Layer Ferrite Inductors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

MCL2BHTTER33 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  MCL2BHTTER33 Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. MCL2BHTTER33 Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc. MCL2BHTTER33 Datasheet HTML 3Page - KOA Speer Electronics, Inc. MCL2BHTTER33 Datasheet HTML 4Page - KOA Speer Electronics, Inc. MCL2BHTTER33 Datasheet HTML 5Page - KOA Speer Electronics, Inc. MCL2BHTTER33 Datasheet HTML 6Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SS-223 R9
Bolivar Drive P.O. Box 547 Bradford, PA 16701 USA 814-362-5536 Fax 814-362-8883 www.koaspeer.com
Spe ci fi c at io ns g ive n her ei n m ay be ch anged a t any ti m e w i th out p r i or not i ce. Pl eas e c onf ir m t echn ic al s pec i fi ca ti ons befor e you or der an d/or u se.
PAGE 3 OF 6
4. Standard Applications (continued)
Part
Designation
Inductance
L (µH)
Minimum
Q
DC
Resistance
Maximum
(Ω)
Allowable
DC Current
Maximum
(mA)
L.Q. Test
Frequency
(MHz)
Self Resonant
Frequency
Typical
(MHz)
50
20
50
25
0.90
1.00
1.10
15
300
250
200
1.15
0.15
32
29
26
24
320
280
235
220
200
185
170
150
145
135
0.25
0.30
0.40
0.50
0.60
0.50
125
0.60
115
105
100
75
65
60
55
50
45
41
38
35
32
29
26
24
22
19
18
0.70
0.80
0.90
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.85
0.90
25
1.00
0.70
1.05
4
2
5.6
6.8
8.2
10
0.047
0.068
0.10
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
25
10
45
30
1
4
2
150
100
50
5
15
0.68
0.82
1.0
1.2
1.5
1.8
2.2
2.7
3.3
3.9
4.7
5.6
6.8
8.2
10
12
15
18
Operating
Temperature
Range
MCL2AJTTE5R6*
MCL2AJTTE6R8*
MCL2AJTTE8R2*
MCL2AJTTE100*
MCL2BHTTE047M
MCL2BHTTE068M
MCL2BHTTER10*
MCL2BHTTER12*
MCL2BHTTER15*
MCL2BHTTER18*
MCL2BHTTER22*
MCL2BHTTER27*
MCL2BHTTER33*
MCL2BHTTER39*
MCL2BHTTER47*
MCL2BHTTER56*
MCL2BHTTER68*
MCL2BHTTER82*
MCL2BJTTE1R0*
MCL2BJTTE1R2*
MCL2BJTTE1R5*
MCL2BJTTE1R8*
MCL2BJTTE2R2*
MCL2BJTTE2R7*
MCL2BJTTE3R3*
MCL2BJTTE3R9*
MCL2BJTTE4R7*
MCL2BJTTE5R6*
MCL2BJTTE6R8*
MCL2BJTTE8R2*
MCL2BJTTE100*
MCL2BJTTE120*
MCL2BJTTE150*
MCL2BJTTE180*
-55°C
to
+125°C
-55°C
to
+125°C
* Add tolerance character (K, M) - Other tolerances available upon request
50
1.05
0.90
22
27
33
MCL2BJTTE220*
MCL2BJTTE270*
MCL2BJTTE330*
0.4
16
14
13
SS-223 R9
12/6/06
11:26 AM
Page 3


Số phần tương tự - MCL2BHTTER33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MCL2 ETC1-MCL2 Datasheet
620Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE MIDGET CLASS MCL
MCL2-5 ETC1-MCL2-5 Datasheet
620Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE MIDGET CLASS MCL
MCL20 ETC1-MCL20 Datasheet
620Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE MIDGET CLASS MCL
logo
Semtech Corporation
MCL245 SEMTECH-MCL245 Datasheet
215Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MCL245 SEMTECH_ELEC-MCL245 Datasheet
174Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results

Mô tả tương tự - MCL2BHTTER33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Technologies
CTML0603F CT-CTML0603F Datasheet
129Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ferrite
logo
Bourns Electronic Solut...
CS321613 BOURNS-CS321613 Datasheet
286Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
CS160808 BOURNS-CS160808 Datasheet
273Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
logo
Central Technologies
CTML0402F CT-CTML0402F Datasheet
278Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ferrite
CTML0805F CT-CTML0805F Datasheet
129Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ferrite
logo
Bourns Electronic Solut...
CS201212 BOURNS-CS201212 Datasheet
307Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
logo
Central Technologies
CTML1206HCF CT-CTML1206HCF Datasheet
81Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ferrite
logo
Bourns Electronic Solut...
CS160808 BOURNS-CS160808_11 Datasheet
216Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
CV201210 BOURNS-CV201210_11 Datasheet
190Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
logo
Central Technologies
CTML0603 CT-CTML0603 Datasheet
202Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ferrite
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com