công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD25-15S1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

tên linh kiện FDD25-15S1
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC - DC CONVERTER 20 ~ 30W SINGLE & DUAL OUTPUT
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHINFA [Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.chinfa.com
Logo CHINFA - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

FDD25-15S1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

  FDD25-15S1 Datasheet HTML 1Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. FDD25-15S1 Datasheet HTML 2Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. FDD25-15S1 Datasheet HTML 3Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. FDD25-15S1 Datasheet HTML 4Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
sales@chinfa.com
MECHANISM & PIN CONFIGURATION
PHYSICAL CHARACTERISTICS
CASE SIZE
CASE MATERIAL
WEIGHT
50.8 x 50.8 x 11.9 mm 2 x 2 x 0.47 inches
Metal
70 g
PIN ASSIGNMENT
PIN NO.
SINGLE
Vi+
NO PIN
Vi -
DERATING
NATURAL
CONVECTION
COOLING
0
100
o
Ambient Temperature [ C ]
71
100
-25
1
mm [inch]
50.80 [2.00]
11.94 [0.47]
DIA 1.00 [0.04]
5.08 [0.20]
2
4
5
6
7
8
GENERAL
S. D.
Trim
2.54 [0.10]
BOTTOM VIEW
4
5
1
2
50.80 [2.00]
22.86 [0.90]
5.08 [0.20]
6
7
8
10.16 [0.40]
45.72 [1.80]
10.16 [0.40]
10.16 [0.40]
10.16 [0.40]
10.16 [0.40]
10.16 [0.40]
Input reversed
Shunt diode built in, external fuse recommended
Output short circuit
Continuous
Remote ON / OFF
ON: opened or 5 ~ 10VDC applied, reference to input GND
OFF: -0.3 ~ 2VDC applied, reference to input GND
FDD25 SERIES
SINGLE & DUAL OUTPUT
DUAL
Vi+
Vi -
S. D.
Vo +
Vo +
com
Vo -
Vo -
Trim
S.D. : REMOTE ON / OFF
o
All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load, 25 C Unless Otherwise Noticed
SPECIFICATION
CONTROL AND PROTECTION
www.chinfa.com
2007.08.30


Số phần tương tự - FDD25-15S1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Chinfa Electronics Ind....
FDD25-15S1 CHINFA-FDD25-15S1 Datasheet
221Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 20 ~ 30W SINGLE & DUAL OUTPUT
FDD25-15S1 CHINFA-FDD25-15S1 Datasheet
203Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 20 ~ 30W SINGLE & DUAL OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - FDD25-15S1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Chinfa Electronics Ind....
FDD25 CHINFA-FDD25_10 Datasheet
221Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 20 ~ 30W SINGLE & DUAL OUTPUT
FDD25 CHINFA-FDD25_14 Datasheet
203Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 20 ~ 30W SINGLE & DUAL OUTPUT
logo
Delta Electronics, Inc.
S24SE3R307NDFA DELTA-S24SE3R307NDFA Datasheet
1Mb / 15P
   30W Single/Dual Output DC/DC Converter
S24SE05006NDFA DELTA-S24SE05006NDFA Datasheet
1Mb / 15P
   30W Single/Dual Output DC/DC Converter
logo
Minmax Technology Co., ...
MPW2000 MINMAX-MPW2000_15 Datasheet
658Kb / 7P
   DC/DC CONVERTER 30W, Single & Dual Output
logo
Chinfa Electronics Ind....
WDD30U CHINFA-WDD30U_14 Datasheet
226Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 30W SINGLE & DUAL OUTPUT
WDD30-03S1U CHINFA-WDD30-03S1U_10 Datasheet
228Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 30W SINGLE & DUAL OUTPUT
WDD30-03S1U CHINFA-WDD30-03S1U Datasheet
220Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 30W SINGLE & DUAL OUTPUT
logo
Mean Well Enterprises C...
PSD-30 MEANWELL-PSD-30 Datasheet
355Kb / 2P
   30W Single Output DC-DC Converter
DKA30 MEANWELL-DKA30 Datasheet
198Kb / 1P
   25~30W DC-DC Dual Output Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com