công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD03205 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - celduc-relais

tên linh kiện STD03205
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC Solid State Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CELDUC [celduc-relais]
Trang chủ  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

STD03205 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - celduc-relais

  STD03205 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais STD03205 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
C
NO
A2
A1
grille 2,54mm /grid 0,1"
vue de dessous / bottom view
A1
A2
STD
-
+
Charge/
Load
(*)
(*) Sur charge inductive/
On inductive load
page 1 / 2 F/GB
S/MOD/STD03205/B/14/05/2002
Relais Statique DC
DC Solid State Relay
Caractéristiques de commande (à 20
°C) / Control characteristics (at 20
°C)
DC
Parameter
Symbol
Min
Nom
Max
Unit
Tension de commande / Control voltage
Uc
12-15
24
30
V
Courant de commande / Control current (@ Uc nom )
Ic
4,1
9,3
12
mA
Tension de relachement/Release voltage
Uc off
2,5
V
Résistance interne / Input internal resistor
fig.1
Rc
2100
Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20
°C) / Input-output characteristics (at 20
°C)
Isolement entrée-sortie / Input-output isolation
Uimp
2500
V
Caractéristiques thermiques / thermal characteristics
Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Température de jonction max. / Maximum junction temperature
Tj max
125
°C
Plage de température de fonctionnement /Operating temperature range
Boitier / Case
Tc max
-40 +100
°C
Resistance thermique jonction-boitier/Junction-case thermal resistance
Uc nom, Tc-Ta=50
°C
Rthj-c
12
°C/W
Resistance thermique jonction-Ambiant/Junction-ambient thermal resistance Uc nom, Tc-Ta=50
°C
Rthj-a
44
°C/W
Constante de temps thermique du boitier/Case thermique delay time
Tc-Ta=50
°C
Tthc
6
minute
Caractéristiques générales / General characteristics
Poids/Weight
11
g
Température de soudage max / Maximum soldering heat(1 mm boitier/case)
10 s
Ts max
260
°C
Conformité / Conformity
EN60947-5-1
0
5
10
15
20
25
30
35
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
Uc (V)
5,1
15,7
29
12,7
Fig. 1 :Caractéristique d'entrée /
Control characteristic
Perçage/Hole Ø1,1
• Pin to pin compatible with Electromechanic Relays.
• Non-polarized DC control.
• DC Output.
• Sustain high Inrush current .
• High immunity level.
• Integrated clamping voltage.
• Compatibilité du brochage avec les Relais Electro-mécaniques .
• Commande DC Non polarisée.
• Sortie DC.
• Importantes surcharges en courants admissibles.
• Haute immunité aux perturbations extérieures.
• Ecrêteur de surtension intégré.
STD03205
24V DC input
2,5A/ 24VDC output
All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
celduc
r
e
l
a
i
s
Proud to serve you
Modèle rapide /
Fast model


Số phần tương tự - STD03205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
celduc-relais
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
   DC Solid State Relay
STD03510 CELDUC-STD03510 Datasheet
184Kb / 2P
   DC Solid State Relay
logo
Allegro MicroSystems
STD03N ALLEGRO-STD03N Datasheet
363Kb / 7P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
logo
Sanken electric
STD03N SANKEN-STD03N Datasheet
343Kb / 8P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
STD03N SANKEN-STD03N Datasheet
398Kb / 8P
   High collector power dissipation: Pc=160W
More results

Mô tả tương tự - STD03205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
celduc-relais
STD03510 CELDUC-STD03510 Datasheet
184Kb / 2P
   DC Solid State Relay
logo
Willow Technologies Ltd
SERIESCD WILLOW-SERIESCD Datasheet
746Kb / 4P
   DC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
SGD15100 CELDUC-SGD15100 Datasheet
120Kb / 3P
   DC SOLID STATE RELAY
SPD03505 CELDUC-SPD03505 Datasheet
73Kb / 2P
   DC Solid State Relay
SPD07505 CELDUC-SPD07505 Datasheet
212Kb / 2P
   DC Solid State Relay
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
   DC Solid State Relay
SCC10506 CELDUC-SCC10506 Datasheet
263Kb / 2P
   DC Solid State Relay
STD07205 CELDUC-STD07205 Datasheet
647Kb / 2P
   DC Solid State Relay
SCC11520 CELDUC-SCC11520 Datasheet
263Kb / 2P
   DC Solid State Relay
SGC CELDUC-SGC Datasheet
94Kb / 2P
   DC SOLID STATE RELAY
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com