công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSAL7600 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSAL7600
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSAL7600 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  TSAL7600 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TSAL7600 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TSAL7600 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSAL7600 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSAL7600 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TSAL7600
Vishay Telefunken
4 (5)
Rev. 2, 20-May-99
www.vishay.de
• FaxBack +1-408-970-5600
Document Number 81015
890
940
0
0.25
0.5
0.75
1.0
1.25
l – Wavelength ( nm )
990
14291
IF = 100 mA
Figure 9. Relative Radiant Power vs. Wavelength
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
94 8011 e
0.6
0.9
0.8
0
°
30
°
10
°
20
°
40
°
50
°
60
°
70
°
80
°
0.7
1.0
Figure 10. Relative Radiant Intensity vs.
Angular Displacement
Dimensions in mm
15908


Số phần tương tự - TSAL7600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSAL7600 VISHAY-TSAL7600 Datasheet
120Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, RoHS Compliant, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.7, 04-Sep-08
TSAL7600 VISHAY-TSAL7600 Datasheet
112Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.8, 29-Jun-09
TSAL7600 VISHAY-TSAL7600 Datasheet
101Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
02-Oct-12
TSAL7600 VISHAY-TSAL7600_08 Datasheet
120Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, RoHS Compliant, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.7, 04-Sep-08
TSAL7600 VISHAY-TSAL7600_09 Datasheet
112Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.8, 29-Jun-09
More results

Mô tả tương tự - TSAL7600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSAL7400 VISHAY-TSAL7400 Datasheet
76Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 3, 20-May-99
TSAL6200 VISHAY-TSAL6200 Datasheet
82Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 6, 20-May-99
TSAL7300 VISHAY-TSAL7300 Datasheet
83Kb / 6P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 1, 20-May-99
TSAL6100 VISHAY-TSAL6100 Datasheet
82Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 2, 20-May-99
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400 Datasheet
76Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 4, 20-May-99
TSAL7200 VISHAY-TSAL7200 Datasheet
82Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 1, 20-May-99
TSAL4400 VISHAY-TSAL4400 Datasheet
81Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰3 mm (T.1) Package
Rev. 3, 20-May-99
TSFF5200 VISHAY-TSFF5200 Datasheet
87Kb / 6P
   High Speed IR Emitting Diode in ø5 mm (T–13/4) Package
Rev. 2, 29-Jun-99
logo
TEMIC Semiconductors
TSIL6400 TEMIC-TSIL6400 Datasheet
111Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diodes in 첩 5 mm Package
logo
Vishay Siliconix
TSHF5400 VISHAY-TSHF5400 Datasheet
84Kb / 6P
   High Speed IR Emitting Diode in ø 5 mm (T–13/4) Package
Rev. 7, 02-Aug-99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com