công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE703 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện MJE703
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

MJE703 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  MJE703 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited MJE703 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJE703
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
IC= -50mA; IB= 0
-80
V
VCE(sat)-1
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= -2A; IB= -40mA
B
-2.8
V
VCE(sat)-2
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= -4A; IB= -40mA
B
-3.0
V
VBE(on)-1
Base-Emitter On Voltage
IC= -2A; VCE= -3V
-2.5
V
VBE(on)-2
Base-Emitter On Voltage
IC= -4A; VCE= -3V
-3.0
V
ICEO
Collector Cutoff Current
VCE= -80V; IB= 0
-0.1
mA
ICBO
Collector Cutoff Current
VCB= -80V; IE= 0
VCB= -80V; IE= 0;TC= 150℃
-0.1
-0.5
mA
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB= -5V; IC= 0
-2.0
mA
hFE-1
DC Current Gain
IC= -2 A ; VCE= -3V
750
hFE-2
DC Current Gain
IC= -4A ; VCE= -3V
100
isc Website:www.iscsemi.cn


Số phần tương tự - MJE703

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJE703 MOTOROLA-MJE703 Datasheet
256Kb / 6P
   4.0 AMPERE DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 40 WATT 50 WATT
logo
ON Semiconductor
MJE703 ONSEMI-MJE703 Datasheet
256Kb / 6P
   DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY
1995 REV 3
logo
Samsung semiconductor
MJE703 SAMSUNG-MJE703 Datasheet
252Kb / 6P
   NPN (HIGH DC CURRENT GAIN)
logo
Fairchild Semiconductor
MJE703 FAIRCHILD-MJE703 Datasheet
51Kb / 4P
   Monolithic Construction With Built-in Base- Emitter Resistors
logo
ON Semiconductor
MJE703 ONSEMI-MJE703 Datasheet
84Kb / 6P
   4.0 AMPERE DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 40 WATT 50 WATT
February, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MJE703

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2N6041 ISC-2N6041 Datasheet
151Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1100 ISC-2SB1100 Datasheet
154Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BDX6A ISC-BDX6A Datasheet
190Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SA1046 ISC-2SA1046 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB786 ISC-2SB786 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJH11017 ISC-MJH11017 Datasheet
136Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
BD646F ISC-BD646F Datasheet
279Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1253 ISC-2SB1253_16 Datasheet
189Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1431 ISC-2SB1431 Datasheet
263Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
2SB1079 ISC-2SB1079 Datasheet
103Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
MJ11015 ISC-MJ11015 Datasheet
53Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com