công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAW567DW bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện KAW567DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Surface Mount Switching Diode Array
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KAW567DW bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KAW567DW Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Diodes
SOT-363
Unit: mm
1.3+0.1
-0.1
0.65
0.1+0.05
-0.02
0.3+0.1
-0.1
2.1+0.1
-0.1
Quad Surface Mount Switching Diode Array
KAW567DW(BAW567DW)
Features
Fast Switching Speed
Ultra-Small Surface Mount Package
For General Purpose Switching Applications
High Conductance
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage
VRM
100
V
Peak Repetitive Reverse Voltage
VRRM
Working Peak Reverse Voltage
VRWM
DC Blocking Voltage
VR
RMS Reverse Voltage
VR(RMS)
53
V
Average Rectified Output Current
IO
150
mA
Forward Continuous Current
IFM
300
mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current @ t = 1.0
s
2.0
@ t = 1.0s
1.0
Power Dissipation
Pd
200
mW
Thermal Resistance Junction to Ambient Air
R JA
625
K/W
Operating and Storage Temperature Range
T,TSTG
-65to+150
A
75
V
IFSM
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Testconditons
Min
Typ
Max
Unit
IF = 1.0mA
0.715
IF = 10mA
0.855
IF = 50mA
1.0
IF = 150mA
1.25
VR = 75V
2.5
A
VR = 75V, Tj = 150
50
A
VR = 25V, Tj = 150
30
A
VR = 20V
25
nA
Junction Capacitance
Cj
VR = 0, f = 1.0MHz
2
pF
Reverse Recovery Time
trr
IF =IR = 10mA,Irr =0.1 XIR,RL = 100
4ns
V
VFM
Maximum Forward Voltage
IRM
Maximum Peak Reverse Current
Marking
Marking
KAC


Số phần tương tự - KAW567DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KAW56 KEXIN-KAW56 Datasheet
41Kb / 1P
   Dual Surface Mount Switching Diode
KAW56DW KEXIN-KAW56DW Datasheet
43Kb / 1P
   Quad Surface Mount Switching Diode Array
KAW56W KEXIN-KAW56W Datasheet
50Kb / 1P
   Dual Surface Mount Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - KAW567DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BAV99DW DIODES-BAV99DW Datasheet
67Kb / 3P
   QUAD SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY
DS30145 Rev. C-2
BAW567DW DIODES-BAW567DW_1 Datasheet
355Kb / 3P
   QUAD SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY
DS30147 Rev. 8 - 2
BAV99BRW DIODES-BAV99BRW Datasheet
61Kb / 2P
   QUAD SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY
DS30155 Rev. C-1
BAV756DW DIODES-BAV756DW Datasheet
53Kb / 2P
   QUAD SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY
DS30148 Rev. B-1
BAW567DW DIODES-BAW567DW_15 Datasheet
125Kb / 3P
   QUAD SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY
logo
Pan Jit International I...
BAV99BRW PANJIT-BAV99BRW_16 Datasheet
166Kb / 5P
   QUAD SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY
logo
Diodes Incorporated
BAV70DW DIODES-BAV70DW_1 Datasheet
355Kb / 3P
   QUAD SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY
DS30132 Rev. 8 - 2
BAV756DW DIODES-BAV756DW_1 Datasheet
353Kb / 3P
   QUAD SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE ARRAY
DS30148 Rev. 7 - 2
logo
Guangdong Kexin Industr...
KAV70DW KEXIN-KAV70DW Datasheet
43Kb / 1P
   Quad Surface Mount Switching Diode Array
KAV99DW KEXIN-KAV99DW Datasheet
43Kb / 1P
   Quad Surface Mount Switching Diode Array
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com