công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Q2040P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Teccor Electronics

tên linh kiện Q2040P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Alternistor Triacs?
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TECCOR [Teccor Electronics]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com/
Logo TECCOR - Teccor Electronics

Q2040P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Teccor Electronics

  Q2040P Datasheet HTML 1Page - Teccor Electronics Q2040P Datasheet HTML 2Page - Teccor Electronics Q2040P Datasheet HTML 3Page - Teccor Electronics Q2040P Datasheet HTML 4Page - Teccor Electronics Q2040P Datasheet HTML 5Page - Teccor Electronics Q2040P Datasheet HTML 6Page - Teccor Electronics Q2040P Datasheet HTML 7Page - Teccor Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image


Số phần tương tự - Q2040P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
Q2040J7 LITTELFUSE-Q2040J7 Datasheet
182Kb / 10P
   Alternistor Triacs (6 A to 40 A)
logo
List of Unclassifed Man...
Q2040J7 ETC2-Q2040J7 Datasheet
188Kb / 10P
   Alternistor Triacs
logo
Littelfuse
Q2040K7 LITTELFUSE-Q2040K7 Datasheet
182Kb / 10P
   Alternistor Triacs (6 A to 40 A)
logo
List of Unclassifed Man...
Q2040K7 ETC2-Q2040K7 Datasheet
188Kb / 10P
   Alternistor Triacs
More results

Mô tả tương tự - Q2040P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
Q8025NH6RP ETC2-Q8025NH6RP Datasheet
188Kb / 10P
   Alternistor Triacs
logo
Littelfuse
QJ8012XHX LITTELFUSE-QJ8012XHX Datasheet
596Kb / 8P
   12 Amp High Temperature Alternistor Triacs
HQ6025XH5 LITTELFUSE-HQ6025XH5 Datasheet
645Kb / 8P
   25 Amp High Temperature Alternistor Triacs
QJXX25XHX LITTELFUSE-QJXX25XHX Datasheet
583Kb / 9P
   25 Amp High Temperature Alternistor Triacs
QVXX16XHX LITTELFUSE-QVXX16XHX Datasheet
443Kb / 7P
   16 A High Temperature Alternistor Triacs
07/05/22
Q4025K6TP LITTELFUSE-Q4025K6TP Datasheet
1,005Kb / 11P
   25 Amp Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
Q2006LH4 LITTELFUSE-Q2006LH4 Datasheet
182Kb / 10P
   Alternistor Triacs (6 A to 40 A)
Q4010N5RP LITTELFUSE-Q4010N5RP Datasheet
967Kb / 9P
   10 Amp Standard & Alternistor (High Communitation) Triacs
Q4025N5RP LITTELFUSE-Q4025N5RP Datasheet
320Kb / 11P
   25 Amp Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
Q6025J6TP LITTELFUSE-Q6025J6TP Datasheet
278Kb / 11P
   25 Amp Standard Alternistor (High Commutation) Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com