công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1257 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 2SD1257
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial Planar Type
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SD1257 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SD1257 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1257 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMD Type
Transistors
1
2.3
0.60+0.1
-0.1
6.50+0.15
-0.15
0.80+0.1
-0.1
4.60+0.15
-0.15
5.30+0.2
-0.2
2.30+0.1
-0.1
0.50+0.8
-0.7
0.127
max
TO-252
Unit: mm
1 Base
2 Collector
3 Emitter
www.kexin.com.cn
Silicon NPN Epitaxial Planar Type
2SD1257,2SD1257A
Features
Low collector-emitter saturation voltage VCE(sat).
Satisfactory linearity of forward current transfer ratio hFE.
Large collector current IC.
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector-base voltage
2SD1257
130
V
2SD1257A
150
V
Collector-emitter voltage
2SD1257
80
V
2SD1257A
100
V
Emitter-base voltage
VEBO
7V
Collector current
IC
7A
Peak collector current
ICP
15
A
Collector power dissipation
Ta = 25
1.3
W
40
W
Junction temperature
Tj
150
Storage temperature
Tstg
-55to+150
VCBO
VCEO
PC


Số phần tương tự - 2SD1257

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1257 PANASONIC-2SD1257 Datasheet
62Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planar type(For power switching)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1257-P KEXIN-2SD1257-P Datasheet
885Kb / 3P
   NPN Transistors
2SD1257-Q KEXIN-2SD1257-Q Datasheet
885Kb / 3P
   NPN Transistors
2SD1257-R KEXIN-2SD1257-R Datasheet
885Kb / 3P
   NPN Transistors
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1257A PANASONIC-2SD1257A Datasheet
62Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planar type(For power switching)
More results

Mô tả tương tự - 2SD1257

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
UNR2225 PANASONIC-UNR2225 Datasheet
133Kb / 5P
   Silicon NPN epitaxial planar type
2SD1707 PANASONIC-2SD1707 Datasheet
93Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type
2SD1752 PANASONIC-2SD1752 Datasheet
57Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planar type
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC5026 KEXIN-2SC5026 Datasheet
50Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial Planar Type
2SD874 KEXIN-2SD874 Datasheet
52Kb / 2P
   Silicon NPN Epitaxial Planar Type
logo
Panasonic Semiconductor
2SC1567 PANASONIC-2SC1567 Datasheet
93Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type
2SC1568 PANASONIC-2SC1568 Datasheet
94Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type
2SC2590 PANASONIC-2SC2590 Datasheet
80Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planar type
logo
Toshiba Semiconductor
MT3S03AS TOSHIBA-MT3S03AS Datasheet
119Kb / 2P
   SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE
logo
Panasonic Semiconductor
UNR1211 PANASONIC-UNR1211 Datasheet
347Kb / 14P
   Silicon NPN epitaxial planar type
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com