công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAV19W bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện KAV19W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Switching Diode
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KAV19W bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KAV19W Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Diodes
Unit: mm
SOD-123
3.7+0.1
-0.1
2.7+0.1
-0.1
0.1max
0.50
0.35
1.1+0.05
-0.05
Features
Fast switching speed
Suface mount package ldeally suited for automatic insertion
For general purpose switching applications
Marking
NO.
KAV19W
KAV20W
KAV21W
Marking
A8orT2orT3
T2orT3
T3
Surface Mount Switching Diode
KAV19W - KAV21W
(BAV19W - BAV21W)
Electrical Characteristics Ta = 25
Symbol Testconditons
Min
Typ
Max
Unit
KAV19W
120
KAV20W
200
KAV21W
250
IF = 100mA
1.0
IF = 200mA
1.25
Peak Reverse Current
Tj = 25
100
nA
?@ Rated DC Blocking Voltage*
Tj = 100
15
A
Cj
VR = 0V, f = 1.0MHz
5.0
pF
trr
IF =IR = 30mA,Irr =0.1 XIR,RL = 100
50
ns
* Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
V
IR=100
A
V
Reverse Recovery Time
Forward Voltage *
VFM
Junction Capacitance
Parameter
Reverse breakdown voltage*
V (BR)R
IRM
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
KAV19W
KAV20W
KAV21W
Unit
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage
VRM
120
200
250
V
Peak repetitive peak reverse voltage
VRRM
Working peak
VRWM
DC blocking voltage
VR
RMS reverse voltage
VR(RMS)
71
106
141
V
Average Rectifed Output Current
IO
mA
Forward continuous current
IFM
mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Curren @t=1.0
s
@t=1.0s
Non-Repetitive Peak Forward Surge Curren
IFRM
mA
Power dissipation
Pd
mW
Thermal resistance junction to ambient
RèJA
/W
Operating and Storage Temperature Range
Tj ,TSTG
V
100
150
200
-65to+150
400
625
250
500
200
IFSM
2.5
0.5
A


Số phần tương tự - KAV19W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KAV19WS KEXIN-KAV19WS Datasheet
40Kb / 1P
   Surface Mount Fast Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - KAV19W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BAL99 DIODES-BAL99 Datasheet
151Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12009 Rev. 12 - 2
logo
Transys Electronics
BAL99 TRSYS-BAL99 Datasheet
146Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Diodes Incorporated
BAV23A DIODES-BAV23A_08 Datasheet
126Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS30042 Rev. 13 - 2
MMBD2004SW DIODES-MMBD2004SW_08 Datasheet
113Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS30443 Rev. 6 - 2
logo
Pan Jit International I...
MMBD7000 PANJIT-MMBD7000_09 Datasheet
231Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
MMBD7000W PANJIT-MMBD7000W_09 Datasheet
215Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
1SS400G PANJIT-1SS400G_09 Datasheet
265Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS184 BILIN-1SS184 Datasheet
280Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAL99 BILIN-BAL99 Datasheet
175Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAS16 BILIN-BAS16 Datasheet
308Kb / 3P
   Surface mount switching diode
BAS21 BILIN-BAS21 Datasheet
177Kb / 3P
   Surface mount switching diode
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com