công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SV239 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 1SV239
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Diode
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

1SV239 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  1SV239 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Diodes
Unit: mm
SOD-323
1.7+0.1
-0.1
2.6+0.1
-0.1
0.475
0.375
0.85+0.05
-0.05
1.0max
Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV239
Features
Ultra Low Series Resistance:rs = 0.44
(Typ.)
Useful for small size Set
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Value
Unit
Reverse Voltage
VR
15
V
Junction Temperature
Tj
125
Storage Temperature Range
Tstg
-55to+125
Electrical C haracteristics T a = 25
P aram eter
S ym bol
C onditions
M in
Typ
M ax
U nit
R everse V oltage
V R
IR =1
A
15
V
R everse C urrent
IR
V R =15 V
3
nA
C 2V
f= 1 M H z;V R = 2 V
3.8
4.25
4.7
C 10V
f= 1 M H z;V R = 10 V
1.5
1.75
2.0
C apacitance R atio
C2V/C 10V
22.4
S eries R esistance
rs
V R = 1V , f = 470 M H z
0.44
0.6
C apacitance
pF
Marking
Marking
TC


Số phần tương tự - 1SV239

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
1SV239 TOSHIBA-1SV239 Datasheet
111Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (VCO FOR UHF RADIO)
1SV239 TOSHIBA-1SV239 Datasheet
272Kb / 3P
   VCO for UHF Radio
logo
NXP Semiconductors
1SV239 NXP-1SV239 Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
logo
Zhaoxingwei Electronics...
1SV239 ZHAOXINGWEI-1SV239 Datasheet
43Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
Toshiba Semiconductor
1SV239 TOSHIBA-1SV239_07 Datasheet
272Kb / 3P
   VCO for UHF Radio
More results

Mô tả tương tự - 1SV239

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N4148M SEMTECH-1N4148M Datasheet
133Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE?
1N914 SEMTECH-1N914 Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV348E_0911 KEC-KDV348E_0911 Datasheet
46Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1480 KEC-KDV1480 Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0FV KEC-KDZ2.0FV Datasheet
480Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS380_0711 BILIN-1SS380_0711 Datasheet
89Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS BILIN-BAV19WS Datasheet
232Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS4148U KEC-KDS4148U Datasheet
82Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
MA2ZV03 KEXIN-MA2ZV03 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV245 KEXIN-1SV245 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
HSM2694 KEXIN-HSM2694 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com