công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SV252 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 1SV252
Giải thích chi tiết về linh kiện  VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

1SV252 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  1SV252 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Diodes
VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
1SV252
Features
Absolute M axim um Ratings Ta = 25
Param eter
Sym bol
Rating
Unit
Reverse voltage
VR
50
V
Forward current
IF
50
m A
Junction Tem perature
Tj
125
Storage tem perature
Tstg
-55to+125
Electrical Characteristics Ta = 25
Param eter
Sym bol
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Reverse Voltage
VR
IR =10
A
50
V
Reverse Current
IR
VR =50 V
0.1
A
Forward voltage
VF
IF = 50 m A
0.93
0.98
V
Total capacitance (Note 1)
CT
VR = 50V, f = 1MHz
0.2
0.4
pF
Series resistance
rS
IF = 10 m A, f = 100 MHz
3.5
10
Note
1. CT is m easured by 3 term inal m ethod with capacitance bridge.
Marking
Marking
BE


Số phần tương tự - 1SV252

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
1SV252 TOSHIBA-1SV252 Datasheet
94Kb / 2P
   DIODE (VHF~UHF BAND RF ATTENUATOR APPLICATIONS)
1SV252 TOSHIBA-1SV252 Datasheet
198Kb / 3P
   VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
1SV252 TOSHIBA-1SV252_07 Datasheet
198Kb / 3P
   VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
More results

Mô tả tương tự - 1SV252

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
1SV237TE85LF TOSHIBA-1SV237TE85LF Datasheet
125Kb / 3P
   VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SV128 KEXIN-1SV128 Datasheet
34Kb / 1P
   VHF~UHF BAND RF ATTENUATOR APPLICATIONS
logo
Toshiba Semiconductor
JDP2S01T TOSHIBA-JDP2S01T_07 Datasheet
202Kb / 3P
   UHF~VHF Band RF Attenuator Applications
JDP2S02S TOSHIBA-JDP2S02S_07 Datasheet
114Kb / 3P
   UHF~VHF Band RF Attenuator Applications
1SV271 TOSHIBA-1SV271_07 Datasheet
193Kb / 3P
   VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
1SV312 TOSHIBA-1SV312_07 Datasheet
107Kb / 2P
   VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
1SV172TE85LF TOSHIBA-1SV172TE85LF Datasheet
138Kb / 3P
   VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
1SV252 TOSHIBA-1SV252_07 Datasheet
198Kb / 3P
   VHF~UHF Band RF Attenuator Applications
JDP2S02AS TOSHIBA-JDP2S02AS Datasheet
114Kb / 3P
   UHF~VHF Band RF Attenuator Applications
JDP2S01U TOSHIBA-JDP2S01U Datasheet
77Kb / 2P
   UHF~VHF Band RF Attenuator Applications
JDP2S04E TOSHIBA-JDP2S04E_14 Datasheet
153Kb / 3P
   VHF-UHF Band RF Attenuator Applications
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com