công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADC-002 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Adam Technologies, Inc. |
|
ADC-002 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Adam Technologies, Inc. |
2 / 3 page Adam Technologies, Inc. 909 Rahway Avenue • Union, New Jersey 07083 • T: 908-687-5000 • F: 908-687-5710 • WWW.ADAM-TECH.COM 202 DC POWER JACKS PC BOARD AND PANEL MOUNT ADC SERIES .236 [6.00] .079 [2.00] .157 [4.0] .031 [0.80] .354 [9.00] .197 [5.00] .248 [6.30] .098 [2.50] .083 [2.10] .118 [3.00] .173 [4.40] .307 [7.80] .189 [4.80] .039 X .118 [1.00 X 3.00] 2X .571 [14.50] .354 [9.00] .433 [11.00] ø.079 [2.00] Or ø.093 [2.35] .543 [13.80] .433 [11.00] .189 [4.80] .039 X .138 [1.00 X 3.50] ADC-002 ADC-002A .354 [9.00] .071 [1.80] .256 [6.50] .433 [11.00] .583 [14.80] .433 [11.00] .197 [5.00] .374 [9.50] .437 [11.10] .354 [9.00] .512 [13.00] .106 [2.70] ø.063 [1.60] ø.079 [2.00] Or ø.098 [2.50] ADC-002-SMT .334 [8.50] .157 [4.00] .157 [4.00] .236 [6.00] ø.047 [1.20] .031X.047 [0.80X1.20] ø.039 [1.00] Or ø.051 [1.30] ø.071 [1.80] 2X .118X.031 .078 [2.00 .531 [13.50 .433 [11.00 .295 [7.50 .118 .078 .189 .137X.031 [3.50X0.80 .189 [4.80 ø.252 [6.40] .433 [11.00 .256 [6.50 ø .065 [1.65] Or ø .078 [2.00] .354 [9.00 .531 [13.50 .295 [7.50 .562 .433 [11.00 2 3 1 ADC-029 ADC-002 ADC-024 ADC-028 Recommended PCB Layout Recommended PCB Layout Recommended PCB Layout ADC-029-1 ADC-002-2 ADC-028-2 .433 [11.00] .354 [9.00] .393 [10.00] .224 [5.70] ø.027 [0.70] ø.110 [2.80] .118 [3.00] .315 [8.00] .216 [5.50] .433 [11.00] .118 [3.00] .177 [4.50] .197 [5.00] 2X ø.071 [1.80] .070 [1.80] .354 [9.00] .047 [1.2] .204 [5.20] Recommended PCB Layout ADC-024-8 2X .118X.031 .078 [2.00 .531 [13.50 .433 [11.00 .295 [7.50 .118 .078 .189 .137X.031 [3.50X0.80 .189 [4.80 ø.252 [6.40] .433 [11.00 .256 [6.50 ø.065 [1.65] or ø.078 [2.00] .354 [9.00 .531 [13.50 .295 [7.50 .562 .433 [11.00 2 3 1 Recommended PCB Layout |
Số phần tương tự - ADC-002 |
|
Mô tả tương tự - ADC-002 |