công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GS12U bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. |
|
GS12U bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. |
2 / 2 page MechanicalSpecification FileName:GS12U-SPEC2008-05-06 UL118518AWG1230 50mmfor5V UL118518AWG1830 50mmforothers 65 1 9.5 0.5mm ID2.1xOD5.5 C"+" 6.3 0.3 10~12W AC-DCSingleOutputWall-mountedtype G S 1 2 U series DeratingCurve StaticCharacteristics(24V) Unit:mm Plug Assignment Standardplug:P1I(option) P/N CENTER OUTPUT + P1I 12.7 0.4 1.5 0.2 INPUTVOLTAGE(VAC)60Hz Ta( ) 0 10 20 30 40 70 100 50 50 90 70 120 110 160 140 200 180 240 220 264 Ta=25 28 250 32 300 24 200 20 150 16 100 12 50 8 25 30 10mm |
Số phần tương tự - GS12U |
|
Mô tả tương tự - GS12U |