công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM3E-051.84M bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Connor-Winfield Corporation

tên linh kiện SM3E-051.84M
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA MINIATURE STRATUM 3E MODULE
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CONNOR-WINFIELD [Connor-Winfield Corporation]
Trang chủ  http://www.conwin.com
Logo CONNOR-WINFIELD - Connor-Winfield Corporation

SM3E-051.84M bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Connor-Winfield Corporation

  SM3E-051.84M Datasheet HTML 1Page - Connor-Winfield Corporation SM3E-051.84M Datasheet HTML 2Page - Connor-Winfield Corporation SM3E-051.84M Datasheet HTML 3Page - Connor-Winfield Corporation SM3E-051.84M Datasheet HTML 4Page - Connor-Winfield Corporation SM3E-051.84M Datasheet HTML 5Page - Connor-Winfield Corporation SM3E-051.84M Datasheet HTML 6Page - Connor-Winfield Corporation SM3E-051.84M Datasheet HTML 7Page - Connor-Winfield Corporation SM3E-051.84M Datasheet HTML 8Page - Connor-Winfield Corporation SM3E-051.84M Datasheet HTML 9Page - Connor-Winfield Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 36 page
background image
Data Sheet #: TM054
Page 4 of 36 Rev: 02
Date: 11/07/08
© Copyright 2008 The Connor-Winfield Corp. All Rights Reserved Specifications subject to change without notice
Register Map
Table 3
Address
Reg Name
Description
Type
0x00
Chip_ID_Low
Low byte of chip ID
R
0x01
Chip_ID_High
High byte of chip ID
R
0x02
Chip_Revision
Chip revision number
R
0x03
Bandwidth_PBO
Bandwidth & Phase Build-Out option
R/W
0x04
Ctl_Mode
Manual or automatic selection of Op_Mode,BITS clock output frequency
R/W
indication, and frame/multi-frame sync pulse width mode control
0x05
Op_Mode
Master Free Run, Locked, or Hold Over mode, or Slave mode
R/W
0x06
Max_Pullin_Range
Maximum pull-in range in 0.1 ppm units
R/W
0x07
M/S Input_Activity
Cross Reference activity
R
0x08
Ref_Activity
Activities of 8 reference inputs
R
0x09
Ref_Pullin_Sts
In or out of pull-in range of 8 reference inputs
R
0x0a
Ref_Qualified
Qualification of 8 reference inputs
R
0x0b
Ref_Mask
Availability mask for 8 reference inputs
R/W
Pin Diagram
Figure 2
SM3E
LOS
LOL
M/S REF
REF1
REF2
REF3
REF4
TDI
TMS
TRST
BITS_CLK
M/S_OUT
OUTPUT1
VPP
REF5
REF6
MASTER SELECT
SPI_INT
SPI_OUT
RESET
SPI_ENBL
Vcc
SPI_IN
SPI_CLK
GND
TCK
TDO
HOLD_GOOD
T1/E1
VPN
REF7
REF8
1
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
(TOP VIEW)


Số phần tương tự - SM3E-051.84M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Connor-Winfield Corpora...
SM3E CONNOR-WINFIELD-SM3E_15 Datasheet
981Kb / 36P
   ULTRA MINIATURE STRATUM 3E MODULE
More results

Mô tả tương tự - SM3E-051.84M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Connor-Winfield Corpora...
SM3E CONNOR-WINFIELD-SM3E_15 Datasheet
981Kb / 36P
   ULTRA MINIATURE STRATUM 3E MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
STM-S3E ETC1-STM-S3E Datasheet
837Kb / 16P
   Stratum 3E Timing Module
logo
Connor-Winfield Corpora...
STL-S3E CONNOR-WINFIELD-STL-S3E Datasheet
975Kb / 24P
   Stratum 3E Timing Module
STM-S3E CONNOR-WINFIELD-STM-S3E Datasheet
835Kb / 16P
   Stratum 3E Timing Module
SM3G CONNOR-WINFIELD-SM3G Datasheet
1Mb / 36P
   ULTRA MINIATURE STRATUM 3 MODULE
logo
Vectron International, ...
C4550 VECTRON-C4550_11 Datasheet
52Kb / 2P
   Stratum 3E
logo
Connor-Winfield Corpora...
SM3 CONNOR-WINFIELD-SM3 Datasheet
406Kb / 36P
   ULTRA MINIATURE STRATUM 3 MODULE
SM3-ITG CONNOR-WINFIELD-SM3-ITG Datasheet
667Kb / 32P
   ULTRA MINIATURE STRATUM 3 MODULE
logo
Advanced XTAL Products
AXIOM30S AXTAL-AXIOM30S Datasheet
245Kb / 2P
   OCXO Miniature size with Stratum 3E stability
logo
Connor-Winfield Corpora...
ABOF5S3E CONNOR-WINFIELD-ABOF5S3E Datasheet
188Kb / 2P
   STRATUM 3E HCMOS OCXO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com