công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC2SB772_TO126 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntac Electronic Corp.

tên linh kiện STC2SB772_TO126
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAC [Suntac Electronic Corp.]
Trang chủ  
Logo SUNTAC - Suntac Electronic Corp.

STC2SB772_TO126 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntac Electronic Corp.

  STC2SB772_TO126 Datasheet HTML 1Page - Suntac Electronic Corp. STC2SB772_TO126 Datasheet HTML 2Page - Suntac Electronic Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
STC2SB772
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
U
1
,A
MEDIUM POWER LOW VOLTAGE
TRANSISTOR
DESCRIPTION
The
STC 2SB772 is a medium power low voltage
transistor, designed for audio power amplifier, DC-DC
converter and voltage regulator.
FEATURES
*High current output up to 3A
*Low saturation voltage
*Complement to 2SD882
TO-126
1
1:EMITTER
2:COLLECTOR
3:BASE
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( Ta=25°C ,unless otherwise specified )
PARAMETER
SYMBOL
VALUE
UNIT
Collector-Base Voltage
VCBO
-40
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-30
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-5
V
Collector Dissipation( Tc=25
°C)
Pc
10
W
Collector Dissipation( Ta=25
°C)
Pc
1
W
Collector Current(DC)
Ic
-3
A
Collector Current(PULSE)
Ic
-7
A
Base Current
IB
-0.6
A
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
TSTG
-55 ~ +150
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Ta=25°C, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector Cut-Off Current
ICBO
VCB=-30V,IE=0
-1000
nA
Emitter Cut-Off Current
IEBO
VEB=-3V,Ic=0
-1000
nA
DC Current Gain(note 1)
hFE1
hFE2
VCE=-2V,Ic=-20mA
VCE=-2V,Ic=-1A
30
100
200
150
400
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
Ic=-2A,IB=-0.2A
-0.3
-0.5
V
Base-Emitter Saturation Voltage
VBE(sat)
Ic=-2A,IB=-0.2A
-1.0
-2.0
V
Current Gain Bandwidth Product
fT
VCE=-5V,Ic=-0.1A
80
MHz
Output Capacitance
Cob
VCB=-10V,IE=0,f=1MHz
45
pF
Note 1:Pulse test:PW<300
µs,Duty Cycle<2%


Số phần tương tự - STC2SB772_TO126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntac Electronic Corp.
STC2SD882 SUNTAC-STC2SD882 Datasheet
100Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
STC2SD882_TO252 SUNTAC-STC2SD882_TO252 Datasheet
100Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - STC2SB772_TO126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
2SA1300 UTC-2SA1300 Datasheet
110Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJC1308 FAIRCHILD-FJC1308_05 Datasheet
446Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1201 FAIRCHILD-KSA1201_05 Datasheet
430Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1203 FAIRCHILD-KSA1203_05 Datasheet
432Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
GM1188 ETC2-GM1188 Datasheet
359Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SA1020 UTC-2SA1020_05 Datasheet
199Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY4002R FAIRCHILD-FJY4002R Datasheet
290Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
FJY4012R FAIRCHILD-FJY4012R Datasheet
283Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
GTM CORPORATION
GM1300 GTM-GM1300 Datasheet
172Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MMBT4403K FAIRCHILD-MMBT4403K Datasheet
60Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
MJD45H11 FAIRCHILD-MJD45H11_10 Datasheet
164Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com