công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC2SD882 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntac Electronic Corp.

tên linh kiện STC2SD882
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAC [Suntac Electronic Corp.]
Trang chủ  
Logo SUNTAC - Suntac Electronic Corp.

STC2SD882 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntac Electronic Corp.

  STC2SD882 Datasheet HTML 1Page - Suntac Electronic Corp. STC2SD882 Datasheet HTML 2Page - Suntac Electronic Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
STC2SD882
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
1
MEDIUM POWER LOW VOLTAGE
TRANSISTOR
FEATURES
*High current output up to 3A
*Low saturation voltage
*Complement to 2SB772
APPLICATIONS
* Audio power amplifier
* DC-DC convertor
* Voltage regulator
TO-252
1
1: BASE 2:COLLECTOR 3: EMITTER
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( Ta=25°C ,unless otherwise specified )
PARAMETER
SYMBOL
RATING
UNIT
Collector-base voltage
VCBO
40
V
Collector-emitter voltage
VCEO
30
V
Emitter-base voltage
VEBO
5
V
Collector dissipation( Tc=25
°C)
Pc
10
W
Collector dissipation( Ta=25
°C)
Pc
1
W
Collector current(DC)
Ic
3
A
Collector current(PULSE)
Ic
7
A
Base current
IB
0.6
A
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
TSTG
-55 ~ +150
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Ta=25°C,unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector cut-off current
ICBO
VCB=30V,IE=0
1000
nA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=3V,Ic=0
1000
nA
DC current gain(note 1)
hFE1
hFE2
VCE=2V,Ic=20mA
VCE=2V,Ic=1A
30
100
200
150
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
Ic=2A,IB=0.2A
0.3
0.5
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
Ic=2A,IB=0.2A
1.0
2.0
V
Current gain bandwidth product
fT
VCE=5V,Ic=0.1A
80
MHz
Output capacitance
Cob
VCB=10V,IE=0,f=1MHz
45
pF
Note 1:Pulse test:PW<300
µs,Duty Cycle<2%


Số phần tương tự - STC2SD882

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntac Electronic Corp.
STC2SB772 SUNTAC-STC2SB772 Datasheet
134Kb / 2P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
STC2SB772_TO126 SUNTAC-STC2SB772_TO126 Datasheet
134Kb / 2P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - STC2SD882

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
MMBC1623L6 SAMSUNG-MMBC1623L6 Datasheet
29Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY3008R FAIRCHILD-FJY3008R Datasheet
291Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJY3015R FAIRCHILD-FJY3015R Datasheet
290Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
BC817 FAIRCHILD-BC817_06 Datasheet
162Kb / 5P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJY3003R FAIRCHILD-FJY3003R Datasheet
291Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
PJD882 ETC-PJD882 Datasheet
184Kb / 3P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
Continental Device Indi...
CSC2120 CDIL-CSC2120 Datasheet
87Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CD9581 CDIL-CD9581 Datasheet
113Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CSD545 CDIL-CSD545 Datasheet
182Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Samsung semiconductor
BCX70G SAMSUNG-BCX70G Datasheet
34Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N5014 SEME-LAB-2N5014 Datasheet
15Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com