công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC13007 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Suntac Electronic Corp.

tên linh kiện STC13007
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN POWER TRANSISTORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAC [Suntac Electronic Corp.]
Trang chủ  
Logo SUNTAC - Suntac Electronic Corp.

STC13007 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Suntac Electronic Corp.

  STC13007 Datasheet HTML 1Page - Suntac Electronic Corp. STC13007 Datasheet HTML 2Page - Suntac Electronic Corp. STC13007 Datasheet HTML 3Page - Suntac Electronic Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
7
SOA (DC)
Pc Tj
hFE - Ic
hFE - Ic
Vces - Ic
Vbes - Ic
Vce=1.5V
Tj=25
IS/B
Ptot
Vce=5V
hFE=5
hFE=5
Tj= 40
Tj=125
Tj=125
Tj=25
Tj= 40
Tj=25
Tj= 40
Tj=125
Tj=25
Tj= 40
Tj=125
NPN POWER TRANSISTORS
STC13007


Số phần tương tự - STC13007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntac Electronic Corp.
STC13001 SUNTAC-STC13001 Datasheet
91Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
STC13002 SUNTAC-STC13002 Datasheet
91Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
STC13003 SUNTAC-STC13003 Datasheet
113Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
STC13003 SUNTAC-STC13003 Datasheet
96Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
STC13003-TO126 SUNTAC-STC13003-TO126 Datasheet
113Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - STC13007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BD825 PHILIPS-BD825 Datasheet
60Kb / 8P
   NPN power transistors
1998 May 29
logo
Unisonic Technologies
BD139 UTC-BD139 Datasheet
84Kb / 2P
   NPN POWER TRANSISTORS
logo
TRANSYS Electronics Lim...
BU508F TEL-BU508F Datasheet
59Kb / 2P
   NPN POWER TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
D42C ETC1-D42C Datasheet
312Kb / 4P
   NPN POWER TRANSISTORS
logo
STMicroelectronics
BD241A STMICROELECTRONICS-BD241A_07 Datasheet
258Kb / 9P
   NPN power transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N5329 NJSEMI-2N5329 Datasheet
179Kb / 1P
   NPN POWER TRANSISTORS
logo
TRANSYS Electronics Lim...
TIP33F TEL-TIP33F Datasheet
126Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
logo
NXP Semiconductors
BD135 PHILIPS-BD135 Datasheet
44Kb / 8P
   NPN power transistors
1999 Apr 12
logo
Continental Device Indi...
BU207 CDIL-BU207 Datasheet
249Kb / 4P
   NPN POWER TRANSISTORS
BUF508F CDIL-BUF508F Datasheet
40Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
logo
Suntac Electronic Corp.
STC13003-TO126 SUNTAC-STC13003-TO126 Datasheet
113Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com