công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGB30N6S2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FGB30N6S2
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FGB30N6S2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FGB30N6S2 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FGB30N6S2 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
FGH30N6S2 / FGP30N6S2 / FGS30N6S2 Rev. A
TO-263AB
SURFACE MOUNT JEDEC TO-263AB PLASTIC PACKAGE
TO-263AB
24mm TAPE REEL
MINIMUM PAD SIZE RECOMMENDED FOR
SURFACE-MOUNTED APPLICATIONS
E
A1
A
H1
D
L
b
e
e1
L2
b1
L1
c
TERM. 4
13
1
3
L3
b2
TERM. 4
0.450
0.350
0.150
(3.81)
0.080 TYP (2.03)
0.700
(11.43)
(8.89)
(17.78)
0.062 TYP (1.58)
J1
SYMBOL
INCHES
MILLIMETERS
NOTE
S
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.170
0.180
4.32
4.57
-
A1
0.048
0.052
1.22
1.32
4, 5
b
0.030
0.034
0.77
0.86
4, 5
b1
0.045
0.055
1.15
1.39
4, 5
b2
0.310
-
7.88
-
2
c
0.018
0.022
0.46
0.55
4, 5
D
0.405
0.425
10.29
10.79
-
E
0.395
0.405
10.04
10.28
-
e
0.100 TYP
2.54 TYP
7
e1
0.200 BSC
5.08 BSC
7
H1
0.045
0.055
1.15
1.39
-
J1
0.095
0.105
2.42
2.66
-
L
0.175
0.195
4.45
4.95
-
L1
0.090
0.110
2.29
2.79
4, 6
L2
0.050
0.070
1.27
1.77
3
L3
0.315
-
8.01
-
2
NOTES:
1. These dimensions are within allowable dimensions of
Rev. C of JEDEC TO-263AB outline dated 2-92.
2. L3 and b2 dimensions established a minimum mounting
surface for terminal 4.
3. Solder finish uncontrolled in this area.
4. Dimension (without solder).
5. Add typically 0.002 inches (0.05mm) for solder plating.
6. L1 is the terminal length for soldering.
7. Position of lead to be measured 0.120 inches (3.05mm)
from bottom of dimension D.
8. Controlling dimension: Inch.
9. Revision 10 dated 5-99.
2.0mm
4.0mm
1.75mm
1.5mm
DIA. HOLE
C
L
USER DIRECTION OF FEED
16mm
24mm
330mm
100mm
13mm
30.4mm
24.4mm
COVER TAPE
GENERAL INFORMATION
1. 800 PIECES PER REEL.
2. ORDER IN MULTIPLES OF FULL REELS ONLY.
3. MEETS EIA-481 REVISION "A" SPECIFICATIONS.
ACCESS HOLE
40mm MIN.


Số phần tương tự - FGB30N6S2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB30N6S2 FAIRCHILD-FGB30N6S2 Datasheet
177Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2 FAIRCHILD-FGB30N6S2 Datasheet
179Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2D FAIRCHILD-FGB30N6S2D Datasheet
281Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGB30N6S2D FAIRCHILD-FGB30N6S2D Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
FGB30N6S2DT FAIRCHILD-FGB30N6S2DT Datasheet
287Kb / 12P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel StealthTM Diode
More results

Mô tả tương tự - FGB30N6S2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGH50N6S2 FAIRCHILD-FGH50N6S2 Datasheet
173Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH30N6S2 FAIRCHILD-FGH30N6S2 Datasheet
177Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGB30N6S2T FAIRCHILD-FGB30N6S2T Datasheet
179Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH20N6S2 FAIRCHILD-FGH20N6S2 Datasheet
183Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH40N6S2 FAIRCHILD-FGH40N6S2 Datasheet
176Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
FGH60N6S2 FAIRCHILD-FGH60N6S2 Datasheet
175Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
logo
Intersil Corporation
HGTD7N60A4S INTERSIL-HGTD7N60A4S Datasheet
168Kb / 11P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
June 2000
logo
Fairchild Semiconductor
HGT1S7N60A4S9A FAIRCHILD-HGT1S7N60A4S9A Datasheet
204Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
HGTD3N60A4S FAIRCHILD-HGTD3N60A4S Datasheet
189Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
HGTG40N60A4 FAIRCHILD-HGTG40N60A4 Datasheet
181Kb / 8P
   600V, SMPS Series N-Channel IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com