công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM137 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Linear Technology

tên linh kiện LM137
Giải thích chi tiết về linh kiện  Negative Adjustable Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LM137 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Linear Technology

Back Button LM137 Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LM137 Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LM137 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LM137 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LM137 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LM137 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LM137 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LM137 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LM137 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
LT137A/LM137
LT337A/LM337
6
137afb
TEMPERATURE (°C)
–75
75
–25
80
75
70
65
60
55
50
137A G12
–50
25
50
0
150
100 125
OUTPUT CURRENT (A)
*THE LT137A/LT337A HAS LOAD REGULATION
COMPENSATION WHICH MAKES THE TYPICAL
UNIT READ CLOSE TO ZERO. THIS BAND
REPRESENTS THE TYPICAL PRODUCTION
SPREAD.
0
1.6
137A G10
0.4
0.8
1.2
2.0
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
INPUT-OUTPUT DIFFERENTIAL (V)
0
3
2
1
0
137A G11
40
30
20
10
H
PACKAGE
M, T AND K
PACKAGES
Tj = –55°C
Tj = 25°C
Tj = 150°C
TIME (μs)
10
0.8
0.6
0.4
0.2
–0.4
–0.5
–0.2
0
0
–1.0
137A G08
030
20
40
CADJ = 10μF
VOUT = –10V
IL = 50mA
CL = 1μF
Tj = 25°C
CADJ = 0
FREQUENCY (Hz)
10
100
101
100
10–1
10–2
10–3
137A G07
1k
10k
100k
1M
CADJ = 10μF
VIN = –15V
VOUT = –10V
IL = 500mA
CL = 1μF
Tj = 25°C
CADJ = 0
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Output Impedance
Line Transient Response
Load Transient Response
Load Regulation*
Current Limit
Adjustment Current
TIME (μs)
10
0.6
0.4
0.2
–0.6
–0.4
–0.5
–0.2
0
0
–1.5
–1.0
137A G09
030
20
40
CADJ = 0
VIN = –15V
VOUT = –10V
INL = 50mA
CL = 1μF
Tj = 25°C
CADJ = 10μF


Số phần tương tự - LM137

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM137 NSC-LM137 Datasheet
836Kb / 12P
   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
logo
STMicroelectronics
LM137 STMICROELECTRONICS-LM137 Datasheet
245Kb / 14P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
March 1993
logo
Seme LAB
LM137 SEME-LAB-LM137 Datasheet
43Kb / 4P
   1.5 AMP NEGATIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
STMicroelectronics
LM137 STMICROELECTRONICS-LM137 Datasheet
1,005Kb / 18P
   Three-terminal adjustable negative voltage regulators
logo
Seme LAB
LM137 SEME-LAB-LM137 Datasheet
48Kb / 4P
   1.5 AMP NEGATIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM137

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LT137A LINER-LT137A Datasheet
795Kb / 8P
   Negative Adjustable Regulator
LM137 LINER-LM137_15 Datasheet
158Kb / 12P
   Negative Adjustable Regulator
RH137 LINER-RH137 Datasheet
163Kb / 4P
   Negative Adjustable Regulator
LM337 LINER-LM337_15 Datasheet
158Kb / 12P
   Negative Adjustable Regulator
RH137 LINER-RH137_15 Datasheet
93Kb / 2P
   Negative Adjustable Regulator
LT137A LINER-LT137A_15 Datasheet
158Kb / 12P
   Negative Adjustable Regulator
LT337A LINER-LT337A_15 Datasheet
158Kb / 12P
   Negative Adjustable Regulator
LT1033 LINER-LT1033_02 Datasheet
193Kb / 12P
   3A Negative Adjustable Regulator
logo
Seme LAB
IP137SMD SEME-LAB-IP137SMD Datasheet
505Kb / 5P
   NEGATIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
IP137SMD05 SEME-LAB-IP137SMD05_10 Datasheet
415Kb / 5P
   NEGATIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com