công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL4503SDM bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HCPL4503SDM
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Transistor Optocouplers
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL4503SDM bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HCPL4503SDM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HCPL4503SDM Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
HCPL4503M Rev. 1.0.3
9
Carrier Tape Specifications
Reflow Profile
Symbol
Description
Dimension in mm
WTape Width
16.0 ± 0.3
tTape Thickness
0.30 ± 0.05
P0
Sprocket Hole Pitch
4.0 ± 0.1
D0
Sprocket Hole Diameter
1.55 ± 0.05
E
Sprocket Hole Location
1.75 ± 0.10
FPocket Location
7.5 ± 0.1
P2
4.0 ± 0.1
PPocket Pitch
12.0 ± 0.1
A0
Pocket Dimensions
10.30 ±0.20
B0
10.30 ±0.20
K0
4.90 ±0.20
W1
Cover Tape Width
1.6 ± 0.1
dCover Tape Thickness
0.1 max
Max. Component Rotation or Tilt
10°
R
Min. Bending Radius
30
d
0
P
t
2
D0
1
1
W
User Direction of Feed
0
K
B0
A0
W
E
D
F
P
P
• Peak reflow temperature: 260 C (package surface temperature)
• Time of temperature higher than 183 C for 160 seconds or less
• One time soldering reflow is recommended
245 C, 10–30 s
Time (Minute)
0
300
250
200
150
100
50
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Time above 183C, <160 sec
Ramp up = 2–10C/sec
260 C peak


Số phần tương tự - HCPL4503SDM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL4503SDM FAIRCHILD-HCPL4503SDM Datasheet
574Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL4503SDM FAIRCHILD-HCPL4503SDM Datasheet
565Kb / 10P
   High Speed Transistor Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - HCPL4503SDM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
6N135 FAIRCHILD-6N135_06 Datasheet
592Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4502SD FAIRCHILD-HCPL4502SD Datasheet
325Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
logo
List of Unclassifed Man...
MCL2503 ETC1-MCL2503 Datasheet
898Kb / 8P
   HIGH-SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L Datasheet
689Kb / 13P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
6N135 QT-6N135 Datasheet
169Kb / 9P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL0501R2V FAIRCHILD-HCPL0501R2V Datasheet
551Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL2503 FAIRCHILD-HCPL2503 Datasheet
200Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL0452 FAIRCHILD-HCPL0452 Datasheet
545Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4503M FAIRCHILD-HCPL4503M Datasheet
574Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
6N135 FAIRCHILD-6N135 Datasheet
606Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com