công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5YN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện 5YN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tunable Hi-Q RF Coils
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

5YN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Frontier Electronics.

  5YN Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Variable RF Coils—5YNxxx
parts
Rev. A
Jan. 01, 2006. Page: 1 of 1
Frontier Electronics Corp.
667 E. COCHRAN STREET, SIMI VALLEY, CA 93065
TEL: (805) 522-9998
FAX: (805) 522-9989
E-mail: frontiersales@frontierusa.com
Web: frontierusa.com
Tunable Hi-Q RF Coils—5YN series
A. Electrical specification:
Specification
P/N
Pin
Test Freq.
(MHz)
L Min.
(nH)
L Nom.
(nH)
L Max.
(nH)
Q (Min.)
@L Nom.
DCR
(m
Ω MAX)
5YN201
Pin (1-4)
110
35.5
38.4
41.4
30
75.0
5YN202
Pin (1-4)
110
55.1
62.5
72.9
40
73.0
5YN203
Pin (1-4)
60
85.1
99.1
119.1
50
98.0
5YN204
Pin (1-4)
60
127.0
149.7
180.4
55
105.0
5YN205
Pin (1-4)
60
167.9
201.0
246.9
60
120.0
5YN206
Pin (1-4)
25.2
245.0
310.0
357.0
75
155.0
5YN207
Pin (1-4)
25.2
237.0
350.0
400.0
80
170.0
5YN208
Pin (1-4)
25.2
388.0
460.0
510.0
85
185.0
5YN209
Pin (1-4)
25.2
415.0
540.0
620.0
90
195.0
5YN210
Pin (1-4)
25.2
500.0
650.0
760.0
85
210.0
B. Mechanical dimensions: (Unit: mm)
5YNxxx series
C. General Information:
1. Can be tunable.
2. Excellent temperature coefficient.
3. For high frequency operation up to GHz.
4. Unique winding configuration and custom magnet wire.
5.
RoHS compliant.
Patent Pending
3.5±0.3
5.8±0.3
3.0±0.3
+0.3
5.2-0.1
3
2
1
4
6
Bottom View


Mô tả tương tự - 5YN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
5SQ FRONTIER-5SQ_15 Datasheet
136Kb / 1P
   TUNABLE SUPER HI-Q RF COILS
5SQ FRONTIER-5SQ Datasheet
132Kb / 1P
   Tunable Super Hi-Q RF Coils
6YN FRONTIER-6YN Datasheet
116Kb / 1P
   SMD Tunable Hi-Q RF Inductors
logo
API Delevan
9405R API-9405R Datasheet
1Mb / 1P
   Tunable Variable RF Coils
logo
Coilcraft lnc.
150-01J08L COILCRAFT-150-01J08L Datasheet
125Kb / 2P
   7mm Tunable RF Coils
150-01J08L COILCRAFT-150-01J08L_13 Datasheet
223Kb / 2P
   7 mm Tunable RF Coils ??146, 150
144-01J12L COILCRAFT-144-01J12L Datasheet
128Kb / 2P
   10 mm Tunable Coils
148 COILCRAFT-148 Datasheet
87Kb / 1P
   Tunable RF Inductors
logo
AVX Corporation
HQCC AVX-HQCC Datasheet
148Kb / 3P
   Hi-Q High RF Power MLC Surface Mount Capacitors
HLQ02XXXXTTR AVX-HLQ02XXXXTTR Datasheet
176Kb / 2P
   MLOTM Hi-Q Inductors
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com