công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA15C-5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SMDA15C-5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SMDA15C-5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Semtech Corporation

  SMDA15C-5 Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SMDA15C-5 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SMDA15C-5 Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SMDA15C-5 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SMDA15C-5 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SMDA15C-5 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SMDA15C-5 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
7
 2004 Semtech Corp.
www.semtech.com
PROTECTION PRODUCTS
PROTECTION PRODUCTS
SMDA05C-5 THRU SMDA24C-5
Contact Information
Semtech Corporation
Protection Products Division
200 Flynn Rd., Camarillo, CA 93012
Phone: (805)498-2111 FAX (805)498-3804
Ordering Information
Note: Lead-free devices are RoHS/WEEE Compliant
r
e
b
m
u
N
t
r
a
P
d
a
e
L
h
s
i
n
i
F
l
e
e
R
r
e
p
y
t
Qe
z
i
S
l
e
e
R
B
T
.
5
-
C
5
0
A
D
M
Sb
P
n
S0
0
5h
c
n
I
7
B
T
.
5
-
C
2
1
A
D
M
Sb
P
n
S0
0
5h
c
n
I
7
B
T
.
5
-
C
5
1
A
D
M
Sb
P
n
S0
0
5h
c
n
I
7
B
T
.
5
-
C
4
2
A
D
M
Sb
P
n
S0
0
5h
c
n
I
7
T
B
T
.
5
-
C
5
0
A
D
M
Se
e
r
F
b
P0
0
5h
c
n
I
7
T
B
T
.
5
-
C
2
1
A
D
M
Se
e
r
F
b
P0
0
5h
c
n
I
7
T
B
T
.
5
-
C
5
1
A
D
M
Se
e
r
F
b
P0
0
5h
c
n
I
7
T
B
T
.
5
-
C
4
2
A
D
M
Se
e
r
F
b
P0
0
5h
c
n
I
7
5
-
C
5
0
A
D
M
Sb
P
n
Se
b
u
T
/
5
9A
/
N
5
-
C
2
1
A
D
M
Sb
P
n
Se
b
u
T
/
5
9A
/
N
5
-
C
5
1
A
D
M
Sb
P
n
Se
b
u
T
/
5
9A
/
N
5
-
C
4
2
A
D
M
Sb
P
n
Se
b
u
T
/
5
9A
/
N
T
.
5
-
C
5
0
A
D
M
Se
e
r
F
b
Pe
b
u
T
/
5
9A
/
N
T
.
5
-
C
2
1
A
D
M
Se
e
r
F
b
Pe
b
u
T
/
5
9A
/
N
T
.
5
-
C
5
1
A
D
M
Se
e
r
F
b
Pe
b
u
T
/
5
9A
/
N
T
.
5
-
C
4
2
A
D
M
Se
e
r
F
b
Pe
b
u
T
/
5
9A
/
N


Số phần tương tự - SMDA15C-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SMDA15C-5 SEMTECH-SMDA15C-5 Datasheet
162Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines???
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA15C-5 MCC-SMDA15C-5 Datasheet
131Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
SMDA15C-5 MICROSEMI-SMDA15C-5 Datasheet
94Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Sangdest Microelectroni...
SMDA15C-5 SMC-SMDA15C-5 Datasheet
131Kb / 4P
   SO-8
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMDA15C-5 LEIDITECH-SMDA15C-5 Datasheet
482Kb / 3P
   TVS DIODE ARRAY FOR FIVE I/O LINES PROTECTION
More results

Mô tả tương tự - SMDA15C-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SMDA05CN-5 SEMTECH-SMDA05CN-5 Datasheet
152Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines????
SMDA05CN-5 SEMTECH-SMDA05CN-5_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines
SMDA05C-5 SEMTECH-SMDA05C-5 Datasheet
162Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines???
SMDA05C-8 SEMTECH-SMDA05C-8 Datasheet
175Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Eight Lines????
SMDA05C-7 SEMTECH-SMDA05C-7_06 Datasheet
176Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Seven Lines
SMDA05C SEMTECH-SMDA05C Datasheet
167Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMDA15C-7 LEIDITECH-SMDA15C-7 Datasheet
271Kb / 3P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Seven Lines
logo
Semtech Corporation
SMDA05C SEMTECH-SMDA05C_06 Datasheet
167Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
SMDA05C-8 SEMTECH-SMDA05C-8_05 Datasheet
165Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Eight Lines
SMDA05C-7 SEMTECH-SMDA05C-7 Datasheet
165Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Seven Lines????
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com