công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA12.T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SMDA12.T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SMDA12.T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Semtech Corporation

  SMDA12.T Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SMDA12.T Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SMDA12.T Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SMDA12.T Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SMDA12.T Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SMDA12.T Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SMDA12.T Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
 2005 Semtech Corp.
www.semtech.com
PROTECTION PRODUCTS
SMDA05 through SMDA24
5
1
A
D
M
S
r
e
t
e
m
a
r
a
Pl
o
b
m
y
Ss
n
o
i
t
i
d
n
o
Cm
u
m
i
n
i
Ml
a
c
i
p
y
Tm
u
m
i
x
a
Ms
t
i
n
U
e
g
a
tl
o
V
f
f
O
-
d
n
a
t
S
e
s
r
e
v
e
RV
M
W
R
5
1V
e
g
a
tl
o
V
n
w
o
d
k
a
e
r
B
e
s
r
e
v
e
RV
R
B
I
t
A
m
1
=7
.
6
1V
t
n
e
r
r
u
C
e
g
a
k
a
e
L
e
s
r
e
v
e
RI
R
V
M
W
R
C
°
5
2
=
T
,
V
5
1
=1
A
µ
e
g
a
tl
o
V
g
n
i
p
m
a
l
CV
C
I
P
P
t
,
A
1
=
p
s
µ
0
2
/
8
=4
2V
e
g
a
tl
o
V
g
n
i
p
m
a
l
CV
C
I
P
P
t
,
A
5
=
p
s
µ
0
2
/
8
=0
3V
t
n
e
r
r
u
C
e
s
l
u
P
k
a
e
PI
P
P
t
p
s
µ
0
2
/
8
=0
1A
e
c
n
a
ti
c
a
p
a
C
n
o
it
c
n
u
JC
j
V
R
z
H
M
1
=
f
,
V
0
=0
0
1F
p
4
2
A
D
M
S
r
e
t
e
m
a
r
a
Pl
o
b
m
y
Ss
n
o
i
t
i
d
n
o
Cm
u
m
i
n
i
Ml
a
c
i
p
y
Tm
u
m
i
x
a
Ms
t
i
n
U
e
g
a
tl
o
V
f
f
O
-
d
n
a
t
S
e
s
r
e
v
e
RV
M
W
R
4
2V
e
g
a
tl
o
V
n
w
o
d
k
a
e
r
B
e
s
r
e
v
e
RV
R
B
I
t
A
m
1
=7
.
6
2V
t
n
e
r
r
u
C
e
g
a
k
a
e
L
e
s
r
e
v
e
RI
R
V
M
W
R
C
°
5
2
=
T
,
V
4
2
=1
A
µ
e
g
a
tl
o
V
g
n
i
p
m
a
l
CV
C
I
P
P
t
,
A
1
=
p
s
µ
0
2
/
8
=3
4V
e
g
a
tl
o
V
g
n
i
p
m
a
l
CV
C
I
P
P
t
,
A
5
=
p
s
µ
0
2
/
8
=5
5V
t
n
e
r
r
u
C
e
s
l
u
P
k
a
e
PI
P
P
t
p
s
µ
0
2
/
8
=5
A
e
c
n
a
ti
c
a
p
a
C
n
o
it
c
n
u
JC
j
V
R
z
H
M
1
=
f
,
V
0
=0
6F
p
Electrical Characteristics (Continued)


Số phần tương tự - SMDA12.T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SMDA12 SEMTECH-SMDA12 Datasheet
167Kb / 7P
   Unidirectional TVS Array for Protection of Four Lines?
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA12 MCC-SMDA12 Datasheet
143Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Microsemi Corporation
SMDA12 MICROSEMI-SMDA12 Datasheet
103Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Protek Devices
SMDA12 PROTEC-SMDA12 Datasheet
84Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMDA12 SECOS-SMDA12 Datasheet
172Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMDA12.T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SMDA05 SEMTECH-SMDA05 Datasheet
167Kb / 7P
   Unidirectional TVS Array for Protection of Four Lines?
SMDA05-6 SEMTECH-SMDA05-6 Datasheet
158Kb / 6P
   Unidirectional TVS Array for Protection of Six Lines
SMDA05-6 SEMTECH-SMDA05-6_06 Datasheet
160Kb / 6P
   Unidirectional TVS Array for Protection of Six Lines
SMDA05C SEMTECH-SMDA05C_06 Datasheet
167Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
SMDA05C SEMTECH-SMDA05C Datasheet
167Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
SMDA05CN-5 SEMTECH-SMDA05CN-5 Datasheet
152Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines????
SMDA05C-8 SEMTECH-SMDA05C-8 Datasheet
175Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Eight Lines????
SMDA05CN-5 SEMTECH-SMDA05CN-5_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines
SMDA05C-5 SEMTECH-SMDA05C-5_06 Datasheet
159Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines
SMDA05C-7 SEMTECH-SMDA05C-7_06 Datasheet
176Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Seven Lines
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com