công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE215.212AX05 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG

tên linh kiện NE215.212AX05
Giải thích chi tiết về linh kiện  Preset counters electronic
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IVO [Baumer IVO GmbH & Co. KG]
Trang chủ  http://www.baumer.com/
Logo IVO - Baumer IVO GmbH & Co. KG

NE215.212AX05 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG

  NE215.212AX05 Datasheet HTML 1Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG NE215.212AX05 Datasheet HTML 2Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG NE215.212AX05 Datasheet HTML 3Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG NE215.212AX05 Datasheet HTML 4Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.baumerivo.com
Preset counters electronic
3
www.baumerivo.com
www.baumerivo.com
NE215
2 presets, meter counters PTB approved
Display LED, 8-digits, programmable
Part number
NE215.
1
AX0
Display
5 In cm, 9999.99
50 pulses/rev.
w/o interface/RS232
6 In mm, 999.999
500 pulses/rev.
w/o interface/RS232
7 In cm, 9999.99
50 pulses/rev.
at RS232/RS485
8 In cm, 999.999
500 pulses/rev.
at RS232/RS485
Voltage supply
1 24 / 48 VAC
2 85...265 VAC
3 24 VDC
Outputs
1 Relay outputs, B1 normally closed
Interface
0 Without interface
1 RS232
2 RS232/RS485
Dimensions
72
108
105
1-6
7
18.5


Số phần tương tự - NE215.212AX05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
NE210 IVO-NE210 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210.011AXA1 IVO-NE210.011AXA1 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210.012AXA1 IVO-NE210.012AXA1 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210.013AXA1 IVO-NE210.013AXA1 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210.021AXA1 IVO-NE210.021AXA1 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
More results

Mô tả tương tự - NE215.212AX05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
NE212 IVO-NE212 Datasheet
565Kb / 4P
   Preset counters electronic
NE134 IVO-NE134 Datasheet
428Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE210 IVO-NE210 Datasheet
409Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE218 IVO-NE218 Datasheet
451Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE214 IVO-NE214 Datasheet
458Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE230 IVO-NE230 Datasheet
431Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE216 IVO-NE216 Datasheet
417Kb / 2P
   Preset counters electronic
NE213 IVO-NE213 Datasheet
559Kb / 4P
   Preset counters electronic
ME280PTB IVO-ME280PTB Datasheet
313Kb / 2P
   Preset counters mechanic
FS218 IVO-FS218 Datasheet
471Kb / 4P
   Preset counters electromechanic
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com