công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML2722 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Micro Linear Corporation

tên linh kiện ML2722
Giải thích chi tiết về linh kiện  900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRO-LINEAR [Micro Linear Corporation]
Trang chủ  http://www.microlinear.com
Logo MICRO-LINEAR - Micro Linear Corporation

ML2722 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Micro Linear Corporation

Back Button ML2722_05 Datasheet HTML 5Page - Micro Linear Corporation ML2722_05 Datasheet HTML 6Page - Micro Linear Corporation ML2722_05 Datasheet HTML 7Page - Micro Linear Corporation ML2722_05 Datasheet HTML 8Page - Micro Linear Corporation ML2722_05 Datasheet HTML 9Page - Micro Linear Corporation ML2722_05 Datasheet HTML 10Page - Micro Linear Corporation ML2722_05 Datasheet HTML 11Page - Micro Linear Corporation ML2722_05 Datasheet HTML 12Page - Micro Linear Corporation ML2722_05 Datasheet HTML 13Page - Micro Linear Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
ML2722
DS2722-F-06
FINAL DATASHEET
DECEMBER 2005 9
23
TRFO
O (Analog)
Transmit RF Output. This output is an
emitter follower and should be AC
coupled.
VCC5
13
12mA
TRFO
VSS
8
23
24
Ω
DATA
30
DIN
I (CMOS)
Transmit Data Input. Drives the transmit
pulse shaping circuits. Serial digital data
on this pin becomes FSK modulation on
the Transmit RF output. The logic timing
on this pin controls data timing. Internal
circuits determine the modulation
deviation. This is a standard CMOS input
referenced to VDD and VSS.
1
VSS
XCEN
VDD
RXON
DIN
2
30
31
8
32
DOUT
O (CMOS)
Serial digital output after demodulation,
chip rate filtering and center data slicing.
A CMOS level output (VSS to VDD) with
controlled slew rates. A low drive output
designed to drive a PCB trace and a
CMOS logic input while generating
minimal RFI. In digital test modes this pin
becomes a test access port controlled by
the serial control bus.
31
VSS
VDD
250
Ω
32 DOUT
8


Số phần tương tự - ML2722_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2722 MICRO-LINEAR-ML2722 Datasheet
463Kb / 28P
   900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver Final Datasheet
More results

Mô tả tương tự - ML2722_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2722 MICRO-LINEAR-ML2722 Datasheet
463Kb / 28P
   900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver Final Datasheet
ML5800 MICRO-LINEAR-ML5800 Datasheet
1Mb / 24P
   5.8GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML2724 MICRO-LINEAR-ML2724_05 Datasheet
293Kb / 26P
   2.4GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML5800 MICRO-LINEAR-ML5800_06 Datasheet
277Kb / 25P
   5.8GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML2724 MICRO-LINEAR-ML2724 Datasheet
864Kb / 26P
   2.4GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver Final Datasheet
logo
SIRENZA MICRODEVICES
ML2726 SIRENZA-ML2726 Datasheet
265Kb / 25P
   2.4GHz Low-IF 2.0Mbps FSK Transceiver
logo
List of Unclassifed Man...
SPRF2738A ETC1-SPRF2738A Datasheet
428Kb / 12P
   Low Power FM/FSK IF IC
logo
Linx Technologies
HUM-900-DT LINX-HUM-900-DT Datasheet
2Mb / 37P
   900MHz HumDTTM Series Transceiver
2015
logo
Analog Devices
ADF7242 AD-ADF7242 Datasheet
1Mb / 108P
   Low Power IEEE 802.15.4/Proprietary GFSK/FSK Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC
REV. 0
logo
List of Unclassifed Man...
TRW-900C ETC2-TRW-900C Datasheet
520Kb / 24P
   Wireless Low Cost 900MHz RF Transceiver Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com